Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SIB411DK Fiches technique(PDF) 8 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SIB411DK
Description  P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SIB411DK Fiches technique(HTML) 8 Page - Vishay Siliconix

  SIB411DK Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SIB411DK Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SIB411DK Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SIB411DK Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SIB411DK Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SIB411DK Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SIB411DK Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SIB411DK Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SIB411DK Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Application Note 826
Vishay Siliconix
Document Number: 70488
www.vishay.com
Revision: 21-Jan-08
13
RECOMMENDED PAD LAYOUT FOR PowerPAK® SC75-6L Single
1
1.250 (0.049)
0.250 (0.01)
0.400 (0.016)
0.250 (0.01)
0.300 (0.012)
1.700 (0.067)
1.100
(0.043)
0.300 (0.012)
0.180 (0.007)
0.620 (0.024)
0.300 (0.012)
2.000 (0.079)
0.250 (0.01)
0.545 (0.021)
0.670 (0.026)
2.000 (0.079)
Dimensions in mm/(Inches)
0.200 (0.008)
0.370 (0.015)
0.500 (0.02)
Return to Index


Numéro de pièce similaire - SIB411DK

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SIB410DK VISHAY-SIB410DK Datasheet
192Kb / 9P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Oct-10
logo
Vishay Telefunken
SIB410DK TFUNK-SIB410DK Datasheet
196Kb / 9P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIB410DK-T1-GE3 VISHAY-SIB410DK-T1-GE3 Datasheet
192Kb / 9P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Oct-10
SIB412DK VISHAY-SIB412DK Datasheet
142Kb / 7P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 10-Mar-08
SIB413DK VISHAY-SIB413DK Datasheet
142Kb / 7P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 10-Mar-08
More results

Description similaire - SIB411DK

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI9400DY VISHAY-SI9400DY Datasheet
58Kb / 4P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. K, 02-Mar-98
SI9424BDY VISHAY-SI9424BDY Datasheet
44Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 07-Oct-02
SI8407DB VISHAY-SI8407DB Datasheet
69Kb / 6P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 17-Jan-05
SI7401DN VISHAY-SI7401DN Datasheet
240Kb / 3P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
31-May-01
SI7403BDN VISHAY-SI7403BDN Datasheet
106Kb / 8P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 21-Mar-05
SIS407DN-T1-GE3 VISHAY-SIS407DN-T1-GE3 Datasheet
548Kb / 13P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
SI4477DY-T1-GE3 VISHAY-SI4477DY-T1-GE3 Datasheet
261Kb / 10P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-May-09
SIA431DJ VISHAY-SIA431DJ Datasheet
221Kb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-May-12
SI1077X VISHAY-SI1077X Datasheet
183Kb / 8P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 24-Dec-12
SI5457DC VISHAY-SI5457DC Datasheet
244Kb / 11P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 06-Sep-10
logo
Analog Power
AM4421P ANALOGPOWER-AM4421P Datasheet
423Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com