Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TLP627-2 Fiches technique(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TLP627-2 Fiches technique(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor |
4 / 8 page TLP627,TLP627-2,TLP627-4 2007-10-01 4 Switching Characteristics (Ta=25°C) Characteristics Symbol Test Condition Min. Typ. Max. Unit Rise Time tr — 40 — Fall Time tf — 15 — Turn-on Time ton — 50 — Turn-off Time toff VCC=10V IC=10mA RL=100Ω — 15 — Turn-on Time tON — 5 — Strage Time ts — 40 — Turn-off Time tOFF RL=180Ω (Fig.1) VCC=10V , IF=16mA — 80 — μs Fig.1 Switching Time Test Circuit RL VCC VCE IF tON ts tOFF 9V 1V IF VCE VCC |
Numéro de pièce similaire - TLP627-2 |
|
Description similaire - TLP627-2 |