Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST8024LACTR Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
ST8024LACTR Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
4 / 35 page List of figures ST8024L 4/35 Doc ID 17709 Rev 5 List of figures Figure 1. Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Figure 2. Pin connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Figure 3. Definition of output and input transition times . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Figure 4. Voltage supervisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Figure 5. Activation sequence using RSTIN and CMDVCC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Figure 6. Activation sequence at t3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Figure 7. Deactivation sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Figure 8. Behavior of OFF, CMDVCC, PRES, and VCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Figure 9. Emergency deactivation sequence (card extraction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Figure 10. Hardware hookup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Figure 11. SO-28 small outline, package mechanical drawing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Figure 12. TSSOP-20 package mechanical drawing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Figure 13. TSSOP-28 package mechanical drawing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Figure 14. SO-28 tape and reel schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Figure 15. TSSOP-20 tape and reel schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Figure 16. TSSOP-28 tape and reel schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 |
Numéro de pièce similaire - ST8024LACTR |
|
Description similaire - ST8024LACTR |