Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST8024LCTR Fiches technique(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
ST8024LCTR Fiches technique(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
6 / 35 page Diagram ST8024L 6/35 Doc ID 17709 Rev 5 2 Diagram Figure 1. Block diagram 1. To be used with the PORADJ pin if needed. 2. Not available in the TSSOP-20L package. 3. ST8024LCDR, ST8024LCTR. 4. ST8024LACDR, ST8024LACTR, ST8024LTR. |
Numéro de pièce similaire - ST8024LCTR |
|
Description similaire - ST8024LCTR |