Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AME1085ACDT Fiches technique(PDF) 9 Page - Analog Microelectronics |
|
AME1085ACDT Fiches technique(HTML) 9 Page - Analog Microelectronics |
9 / 14 page Analog Microelectronics, Inc. 9 AME1085 3A Low Dropout Positive Voltage Regulator R1(ohm) 100 102 105 107 110 113 115 118 121 124 Vout 1.25 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.30 3.984 4.063 4.182 4.262 4.381 4.500 4.579 4.698 4.817 4.936 1.35 7.968 8.127 8.365 8.524 8.761 8.999 9.158 9.396 9.633 9.871 1.40 11.95 12.19 12.55 12.79 13.14 13.50 13.74 14.09 14.45 14.81 1.45 15.94 16.25 16.73 17.05 17.52 18.00 18.32 18.79 19.27 19.74 1.50 19.92 20.32 20.91 21.31 21.90 22.50 22.89 23.49 24.08 24.68 1.55 23.90 24.38 25.09 25.57 26.28 27.00 27.47 28.19 28.90 29.61 1.60 27.89 28.44 29.28 29.83 30.67 31.50 32.05 32.88 33.72 34.55 1.65 31.87 32.51 33.46 34.09 35.05 36.00 36.63 37.58 38.53 39.48 1.70 35.86 36.57 37.64 38.36 39.43 40.50 41.21 42.28 43.35 44.42 1.75 39.84 40.63 41.82 42.62 43.81 45.00 45.79 46.98 48.17 49.36 1.80 43.82 44.70 46.01 46.88 48.19 49.50 50.37 51.68 52.98 54.29 1.85 47.81 48.76 50.19 51.14 52.57 54.00 54.95 56.37 57.80 59.23 1.90 51.79 52.82 54.37 55.40 56.95 58.50 59.53 61.07 62.62 64.16 1.95 55.78 56.89 58.55 59.66 61.33 63.00 64.11 65.77 67.43 69.10 2.00 59.76 60.95 62.74 63.93 65.71 67.49 68.68 70.47 72.25 74.03 2.05 63.75 65.01 66.92 68.19 70.09 71.99 73.26 75.17 77.07 78.97 2.10 67.73 69.08 71.10 72.45 74.47 76.49 77.84 79.86 81.88 83.90 2.15 71.71 73.14 75.28 76.71 78.85 80.99 82.42 84.56 86.70 88.84 2.20 75.70 77.21 79.47 80.97 83.23 85.49 87.00 89.26 91.52 93.77 2.25 79.68 81.27 83.65 85.24 87.61 89.99 91.58 93.96 96.33 98.71 2.30 83.67 85.33 87.83 89.50 92.00 94.49 96.16 98.65 101.2 103.6 2.35 87.65 89.40 92.01 93.76 96.38 98.99 100.7 103.4 106.0 108.6 2.40 91.63 93.46 96.20 98.02 100.8 103.5 105.3 108.1 110.8 113.5 2.45 95.62 97.52 100.4 102.3 105.1 108.0 109.9 112.7 115.6 118.5 2.50 99.60 101.6 104.6 106.5 109.5 112.5 114.5 117.4 120.4 123.4 2.55 103.6 105.6 108.7 110.8 113.9 117.0 119.1 122.1 125.2 128.3 2.60 107.6 109.7 112.9 115.1 118.3 121.5 123.6 126.8 130.1 133.3 2.65 111.6 113.8 117.1 119.3 122.7 126.0 128.2 131.5 134.9 138.2 2.70 115.5 117.8 121.3 123.6 127.0 130.5 132.8 136.2 139.7 143.1 2.75 119.5 121.9 125.5 127.9 131.4 135.0 137.4 140.9 144.5 148.1 2.80 123.5 126.0 129.7 132.1 135.8 139.5 141.9 145.6 149.3 153.0 2.85 127.5 130.0 133.8 136.4 140.2 144.0 146.5 150.3 154.1 157.9 2.90 131.5 134.1 138.0 140.6 144.6 148.5 151.1 155.0 159.0 162.9 2.95 135.5 138.2 142.2 144.9 148.9 153.0 155.7 159.7 163.8 167.8 3.00 139.4 142.2 146.4 149.2 153.3 157.5 160.3 164.4 168.6 172.7 3.05 143.4 146.3 150.6 153.4 157.7 162.0 164.8 169.1 173.4 177.7 3.10 147.4 150.3 154.8 157.7 162.1 166.5 169.4 173.8 178.2 182.6 R2(ohm)=(Vout-1.25)*R1/(1.25+50u*R1) n n n n n External Rsistor Divider Table for Customized Voltage |
Numéro de pièce similaire - AME1085ACDT |
|
Description similaire - AME1085ACDT |