Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AM28F020A-70PC Fiches technique(PDF) 3 Page - Advanced Micro Devices |
|
AM28F020A-70PC Fiches technique(HTML) 3 Page - Advanced Micro Devices |
3 / 35 page Am28F020A 3 PRODUCT SELECTOR GUIDE BLOCK DIAGRAM Family Part Number Am28F020A Speed Options (VCC = 5.0 V ± 10%) -70 -90 -120 -150 -200 Max Access Time (ns) 70 90 120 150 200 CE# (E#) Access (ns) 70 90 120 150 200 OE# (G#) Access (ns) 35 35 50 55 55 17502D-1 Erase Voltage Switch Input/Output Buffers Data Latch Y-Gating 2,097,152 Bit Cell Matrix X-Decoder Y-Decoder Chip Enable Output Enable Logic Program/Erase Pulse Timer Low VCC Detector Command Register WE# CE# OE# A0–A17 DQ0–DQ7 VCC VSS State Control VPP To Array Program Voltage Switch Embedded Algorithms |
Numéro de pièce similaire - AM28F020A-70PC |
|
Description similaire - AM28F020A-70PC |