Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
74AHC14PW Fiches technique(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors |
|
74AHC14PW Fiches technique(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors |
9 / 16 page 74AHC_AHCT14_5 © NXP B.V. 2009. All rights reserved. Product data sheet Rev. 05 — 4 May 2009 9 of 16 NXP Semiconductors 74AHC14; 74AHCT14 Hex inverting Schmitt trigger a. VCC = 3.0 V b. VCC = 4.5 V c. VCC = 5.5 V Fig 10. Typical 74AHC transfer characteristics 0 01 3 1.5 0.5 1 mna411 2 VI (V) ICC (mA) 05 VI (V) ICC (mA) 5 0 1 mna412 2 3 4 1234 02 6 6 0 2 4 mna413 4 VI (V) ICC (mA) |
Numéro de pièce similaire - 74AHC14PW |
|
Description similaire - 74AHC14PW |