Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF8707GTRPBF Fiches technique(PDF) 3 Page - International Rectifier

No de pièce IRF8707GTRPBF
Description  Control MOSFET of Sync-Buck  Converters used for Notebook  Processor Power
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF8707GTRPBF Fiches technique(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRF8707GTRPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF8707GTRPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF8707GTRPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF8707GTRPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF8707GTRPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF8707GTRPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF8707GTRPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF8707GTRPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF8707GTRPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
IRF8707GPbF
www.irf.com
3
Fig 4. Normalized On-Resistance
vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160
TJ , Junction Temperature (°C)
0.5
1.0
1.5
2.0
ID = 11A
VGS = 10V
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.01
0.1
1
10
100
VGS
TOP
10V
5.0V
4.5V
3.5V
3.0V
2.7V
2.5V
BOTTOM
2.3V
≤60µs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
2.3V
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
2.3V
≤60µs PULSE WIDTH
Tj = 150°C
VGS
TOP
10V
5.0V
4.5V
3.5V
3.0V
2.7V
2.5V
BOTTOM
2.3V
1
2
3
4
5
6
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
TJ = 25°C
TJ = 150°C
VDS = 15V
≤60µs PULSE WIDTH


Numéro de pièce similaire - IRF8707GTRPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF8707PBF IRF-IRF8707PBF Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRF8707PBF IRF-IRF8707PBF Datasheet
254Kb / 9P
   Fully Characterized Avalanche Voltage and Current
IRF8707PBF IRF-IRF8707PBF_15 Datasheet
254Kb / 9P
   Fully Characterized Avalanche Voltage and Current
logo
Guangdong Youtai Semico...
IRF8707TR UMW-IRF8707TR Datasheet
498Kb / 8P
   30V N-Channel MOSFET
logo
International Rectifier
IRF8707TRPBF IRF-IRF8707TRPBF Datasheet
254Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com