Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AD5282BRUZ202 Fiches technique(PDF) 11 Page - Analog Devices |
|
AD5282BRUZ202 Fiches technique(HTML) 11 Page - Analog Devices |
11 / 28 page AD5280/AD5282 Rev. C | Page 11 of 28 A2 1.0V 33.41µs 1.50µs CODE (Decimal) Figure 30. Digital Feedthrough vs. Time 100 0.1 1.0 10 0.01 0 32 64 192 96 128 224 256 VA = VB = OPEN TA = 25°C RAB = 20kΩ RAB = 50kΩ RAB = 200kΩ Figure 31. IWB_MAX vs. Code LONG TERM CHANNEL-TO-CHANNEL RAB MATCH (%) 40 10 20 30 0 CODES SET TO MIDSCALE 3 LOTS SAMPLE SIZE = 135 Figure 32. Channel-to-Channel Resistance Matching (AD5282) |
Numéro de pièce similaire - AD5282BRUZ202 |
|
Description similaire - AD5282BRUZ202 |