Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ADE7752AAR Fiches technique(PDF) 10 Page - Analog Devices |
|
ADE7752AAR Fiches technique(HTML) 10 Page - Analog Devices |
10 / 24 page ADE7752/ADE7752A Rev. C | Page 10 of 24 TEST CIRCUIT VDD ABS REFIN/OUT 33nF 100nF 33nF 1k Ω 1k Ω 825 Ω 1k Ω 10 μF VDD VN AGND DGND F1 3 17 F2 CF CLKOUT CLKIN S0 S1 SCF 10MHz 22pF 22pF PS2501-1 K7 K8 ADE7752/ ADE7752A VDD 1 24 23 TO FREQ. COUNTER 20 IAP IAN IBP IBN ICP ICN RB SAME AS IAP, IAN SAME AS IAP, IAN NOT CONNECTED SAME AS VAP REVP 100nF 10 μF VAP VBP VCP 33nF 1k Ω 1M Ω 220V 33nF 1k Ω SAME AS VAP 5 6 7 8 9 10 16 15 14 13 11 4 12 18 22 21 19 2 ILOAD Figure 14. Test Circuit for Performance Curves |
Numéro de pièce similaire - ADE7752AAR |
|
Description similaire - ADE7752AAR |