Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
2SD1980 Fiches technique(PDF) 3 Page - Rohm |
|
2SD1980 Fiches technique(HTML) 3 Page - Rohm |
3 / 4 page 2SD2195 / 2SD1980 / 2SD1867 Transistors Rev.B 3/3 1000 200 100 10 1 2 5 20 50 500 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20 50 100 COLLECTOR TO BASE VOLTAGE : VCB (V) Fig.7 Collector output capacitance vs. collector-base voltage Ta=25 °C f=1MHz IE=0A 10 2 5 1 12 0.1 0.2 0.5 5 10 20 50 100 200 500 1000 COLLECTOR TO EMITTER VOLTTER VOLTAGE :VCE (V) Fig.8 Safe operating area (2SD2195) Ta=25 °C ∗ Single Nonrepetitive Pulse IC Max Pulse∗ Pw=100ms ∗ DC When mounted on a 14 8 0.8mm glass epoxy board. 10m 20m 50m 100m 200m 500m 1m 2m 5m 3 2 1 0.1 0.05 0.2 0.5 12 5 10 20 50 100 VCE (V) Fig.9 Safe operating area(2SD1867) Ta=25 °C ∗ Single Nonrepetitive Pulse IC Max Pulse IC Max |
Numéro de pièce similaire - 2SD1980 |
|
Description similaire - 2SD1980 |