Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SL32-AL Fiches technique(PDF) 2 Page - Formosa MS |
|
SL32-AL Fiches technique(HTML) 2 Page - Formosa MS |
2 / 7 page 01235 7898 1 33 233 33 1 3 3 3333 31 123!31 3"13 13# $ 3! 13"! 31 1 3 " %3113# $3 23 3&# ' 2!311 & 1 123# ' 2!2311 &# (!1 2 3 123 3 # ) 1 2*33 2# + 3 1 1 11 "3 1 , ! # $31* 331 "333 "3 1 11 -. $*+/0*123445 556 +! 7*'7 1 3'1 23* 331 3# +$85*9$*'# : : : : : : : : : ; 7=>=9@A BCDFGHIJ KLMICN N OPQRSSJ TSUTMN J V J TS 09W9-X/XW YZ[0. /. Z[+ \13 3!3 \1!23!3 W333!3 0 3, ! 11 13 + 123 3"31 !3 +33\ 2# 5 6# 8" 2 31 3*13!3 "3 1 3 1]^X0XY"3 3_ `1-'%11 3ab0Y333 123 +&" -. [# /c0# -9d# )[. / . Z . \+- . W Y ^ / +/( 9 9 "9 ZY \ 8# 4 64 1# 4 e1f3 *g3 Z b ` b / ` 53Y W WW- ^ 844 +$85*9$ +$88*9$ +$8a*9$ 54 84 a4 1a 51 56 54 84 a4 *33 e144 +c-Z$+ b WW- ]b_ b W-+ b W ]b_ ]b_ h1 h5 h8 h1W33 331 333 123 h5W-+ 123 h8Y !!333 123 ha-1 "!" 1 123i.`8# 49 \ b \ ]b_ ha 4# a4 4# a4 4# 86 Z ]Y_ Z31 2 3"31 !3 / ^ j 5 5 # "1"# "5 /X$j 66g*5*55g2ggg1 \9dj 66g*5*55g2g1a1 AklmnokpqrsAkltnok @8uv9wx u9yz99 : :Y13j-31 :/3"1j+3133133 -. $*+/0*f34-3 545g :01&j.13&131 :-!20j9& :{32j9"134#4321" X&j )$2a*b41 3 1"33 11 0Z*51a9Y5+-9*$ 0!"3. 0 . !301 3 W3 301 3 W3 0123# |9u}9~8=y x w8 4# 542]3# 8_ 4# 163]a# f_ 4# 415]4# 8_/&# 4# 11a]5# 2_ 4# 421]5# 8_ 4# 464]5# 4_ 4# 4g8]1# g_ 4# 485]4# 6_/&# 4# 485]4# 6_/&# 0 "3 31] " "3 3 _ +-9* $ 0+*151g1 54465 455 14 54145 485 14 X f @9x >> 9x w~9wzy 8ux u9yv99u8x x u]9//`53 9 Y ! 3 3 3 3_ l o A
9u8@=w Auv=}9x 8r8ux
x 8nmnt k=7 深圳FMS Kinter 131 6803 0058 |
Numéro de pièce similaire - SL32-AL |
|
Description similaire - SL32-AL |