Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CA04F2FT5AUD010G Fiches technique(PDF) 8 Page - EPCOS |
|
CA04F2FT5AUD010G Fiches technique(HTML) 8 Page - EPCOS |
8 / 30 page Taping and packing 1 Taping and packing for SMD components 1.1 Blister tape (the taping to IEC 60286-3) Dimensions in mm 8-mm tape 12-mm tape 16-mm tape Case size (inch/mm) Case size (inch/mm) Case size (inch/mm) Tolerance 0508/ 1220 0612/ 1632 1012/ 2532 0603/ 1608 0506/ 1216 0805/ 2012 1206/ 3216 1210/ 3225 1812/ 4532 2220/ 5750 3225 4032 A0 0.9 ±0.10 1.50 1.60 1.90 2.80 3.50 5.10 7.00 8.60 ±0.20 B0 1.75 ±0.10 1.80 2.40 3.50 3.50 4.80 6.00 8.70 10.60 ±0.20 K0 1.0 0.80 1.80 2.60 5.00 max. T 0.30 0.30 0.30 max. T2 1.3 1.20 2.50 3.50 5.50 max. D0 1.50 1.50 1.50 +0.10/ 0 D1 1.00 1.50 1.50 min. P0 4.00 4.00 4.00 ±0.101) P2 2.00 2.00 2.00 ±0.05 P1 4.00 8.00 12.00 ±0.10 W 8.00 12.00 16.00 ±0.30 E 1.75 1.75 1.75 ±0.10 F 3.50 5.50 7.50 ±0.05 G 0.75 0.75 0.75 min. 1) ≤±0.2 mm over 10 sprocket holes. ESD/EMI filters B72862F1050S160 ESD/EMI filter series Page 8 of 30 Please read Cautions and warnings and Important notes at the end of this document. |
Numéro de pièce similaire - CA04F2FT5AUD010G_12 |
|
Description similaire - CA04F2FT5AUD010G_12 |