Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FQD13N10 Fiches technique(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

No de pièce FQD13N10
Description  N-Channel QFET MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD13N10 Fiches technique(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD13N10_13 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD13N10_13 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD13N10_13 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD13N10_13 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD13N10_13 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD13N10_13 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD13N10_13 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD13N10_13 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD13N10_13 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Package Dimensions (Continued)
6.60
±0.20
0.76
±0.10
MAX0.96
2.30TYP
[2.30
±0.20]
2.30TYP
[2.30
±0.20]
5.34
±0.20
0.50
±0.10
0.50
±0.10
2.30
±0.20
(0.50)
(0.50)
(4.34)
IPAK
Rev. A2. January 2009
©2009 Fairchild Semiconductor Corporation
©2000 Fairchild Semiconductor Corporation
FQD13N10 / FQU13N10 Rev. C0
www.fairchildsemi.com


Numéro de pièce similaire - FQD13N10_13

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQD13N10L FAIRCHILD-FQD13N10L Datasheet
548Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQD13N10L FAIRCHILD-FQD13N10L Datasheet
998Kb / 10P
   N-Channel QFET MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FQD13N10L VBSEMI-FQD13N10L Datasheet
1,010Kb / 7P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
logo
Guangdong Youtai Semico...
FQD13N10L UMW-FQD13N10L Datasheet
854Kb / 7P
   100V N-Channel MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FQD13N10LTF VBSEMI-FQD13N10LTF Datasheet
1,010Kb / 7P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - FQD13N10_13

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQB5N90 FAIRCHILD-FQB5N90_13 Datasheet
709Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET
FQT7N10TF FAIRCHILD-FQT7N10TF Datasheet
628Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET
FQD4N25TM FAIRCHILD-FQD4N25TM Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET
FQU13N10TU FAIRCHILD-FQU13N10TU Datasheet
867Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET
FQD18N20V2 FAIRCHILD-FQD18N20V2_13 Datasheet
737Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET
FQPF13N50T FAIRCHILD-FQPF13N50T Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel QFET MOSFET
FQD19N10 FAIRCHILD-FQD19N10_13 Datasheet
545Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET
FQD19N10L FAIRCHILD-FQD19N10L_13 Datasheet
530Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET
FQP6N80C FAIRCHILD-FQP6N80C_13 Datasheet
855Kb / 10P
   N-Channel QFET MOSFET
FQT7N10LTF FAIRCHILD-FQT7N10LTF Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com