Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FQD4N50 Fiches technique(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

No de pièce FQD4N50
Description  500V N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD4N50 Fiches technique(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD4N50 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD4N50 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD4N50 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD4N50 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD4N50 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD4N50 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD4N50 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD4N50 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD4N50 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
 
 
 
 
   
    

    !" # $%#&##'( # 
)*+#,-*./0/Ω, 1 
-.200.2µ / 3/1 
"  !"  00µ 4%(%(  5
6 %   7   # 


 





C*
 C=* 
*,)*4,%()µ'
())


*
∆C*
5∆
C=* 
 
4,%()µ'+ %(6

) :B

*56
4
D9* 
*,())**,)*


/
µ'
*,7))*,/%(6


/)
µ'
4
9C0=
*,:)**,)*


/))
'
4
9C0=+!
*,:)**,)*


/))
'
 
*
9 * 
*,*4,%()µ'
: )

( )
*
+
  
+ 
*,/)*4 ,/ :'

% )
% -

   
*,()*4,/ :'

% &


 

4  
*,%(**,)*
,/ )E#


:()
7&)


  

((
-)


+!  

&
B

   

 
*,%()*4,: 7'
+,%(Ω


/%
:)


+

7(
/))


 

%)
()


 

:)
-)

F
 9
*,7))*4,: 7'
*,/)*


/)
/:

F
9 

% (


F
9

7 -


     
4
A 


% &
'
4
A8  


/) 7
'
*
 * 
*,)*4,% &'


/ 7
*

+!+ !
*,)*4,: 7'
45,/))'5µ

%/)


F
+!+ !

/ /(

µ
©2009 Fairchild Semiconductor Internati
Rev. A2, January 2009


Numéro de pièce similaire - FQD4N50

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQD4N50 FAIRCHILD-FQD4N50 Datasheet
743Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD4N50 ISC-FQD4N50 Datasheet
305Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-08
More results

Description similaire - FQD4N50

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQA13N50CF FAIRCHILD-FQA13N50CF_07 Datasheet
767Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD3N50C FAIRCHILD-FQD3N50C_08 Datasheet
900Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP5N50S SEMIHOW-HFP5N50S Datasheet
785Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFP13N50S SEMIHOW-HFP13N50S Datasheet
946Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFS13N50S SEMIHOW-HFS13N50S Datasheet
859Kb / 7P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FQD5N50 TGS-FQD5N50 Datasheet
554Kb / 2P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N50TF FAIRCHILD-FQD1N50TF Datasheet
833Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF9N50YDTU FAIRCHILD-FQPF9N50YDTU Datasheet
723Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQA24N50F FAIRCHILD-FQA24N50F Datasheet
620Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQD1N50 FAIRCHILD-FQD1N50 Datasheet
740Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com