Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CD4001BNSR Fiches technique(PDF) 10 Page - Texas Instruments |
|
|
CD4001BNSR Fiches technique(HTML) 10 Page - Texas Instruments |
10 / 19 page TAPE AND REEL INFORMATION *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant CD4001BM96 SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 CD4001BMT SOIC D 14 250 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 CD4001BNSR SO NS 14 2000 330.0 16.4 8.2 10.5 2.5 12.0 16.0 Q1 CD4001BPWR TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1 CD4002BM96 SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 CD4002BMT SOIC D 14 250 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 CD4002BNSR SO NS 14 2000 330.0 16.4 8.2 10.5 2.5 12.0 16.0 Q1 CD4002BPWR TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1 CD4025BM96 SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 CD4025BMT SOIC D 14 250 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 CD4025BNSR SO NS 14 2000 330.0 16.4 8.2 10.5 2.5 12.0 16.0 Q1 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 14-Jul-2012 Pack Materials-Page 1 |
Numéro de pièce similaire - CD4001BNSR |
|
Description similaire - CD4001BNSR |