Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AD5200BRMZ50 Fiches technique(PDF) 7 Page - Analog Devices |
|
AD5200BRMZ50 Fiches technique(HTML) 7 Page - Analog Devices |
7 / 15 page AD5200/AD5201 –7– CODE – Decimal 224 –0.2 –0.1 0.0 0.1 0.3 192 160 128 96 64 32 0 256 –0.3 VDD = +2.7V, VSS = –2.7V VDD = 5.5V, VSS = 0V VDD = 2.7V, VSS = 0V 0.2 –0.4 –0.5 TPC 7. AD5200 10 k Ω INL vs. Code CODE – Decimal 28 0.005 0.010 0.020 24 20 16 12 8 4 032 0.000 VDD = +2.7V, VSS = –2.7V VDD = 5.5V, VSS = 0V VDD = 2.7V, VSS = 0V 0.015 –0.005 –0.010 TPC 8. AD5201 10 k Ω INL vs. Code VIH – V 0.01 0.1 10 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0.001 1.0 IDD @ VDD/VSS = 5V/0V IDD @ VDD/VSS = 3V/0V IDD @ VDD/VSS = 2.5V ISS @ VDD/VSS = 2.5V TPC 9. Supply Current vs. Logic Input Voltage TEMPERATURE – C 20 –40 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 –20 0 20 40 60 80 100 VIL = VSS VIH = VDD VDD = 5.5V VDD = 2.7V TPC 10. Supply Current vs. Temperature TEMPERATURE – C 14 –40 12 10 8 6 4 2 0 –2 –20 0 20 40 60 80 100 VDD = 5.5V TPC 11. Shutdown Current vs. Temperature VSUPPLY – V 160 06 140 120 100 80 60 40 20 0 5 4 3 2 1 VDD = 2.7V VDD = 5.5V SEE TEST CIRCUIT 13 TA = 25 C TPC 12. Wiper ON Resistance vs. V SUPPLY REV. D |
Numéro de pièce similaire - AD5200BRMZ50 |
|
Description similaire - AD5200BRMZ50 |