Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CB042D0394 Fiches technique(PDF) 4 Page - AVX Corporation |
|
CB042D0394 Fiches technique(HTML) 4 Page - AVX Corporation |
4 / 10 page 13 Film Chip Capacitors PET-HT DIELECTRIC – CB Series CAPACITANCE VALUES (CR) AND NOMINAL VOLTAGES (VR) VOLTAGE Vdc: 400V Vac: 200V Capacitance Chip Dimensions Reel Range Ordering *Tolerances Tape Dimensions Reel Dimensions Packaging Unit Pkg (CR) Code (page 6) Code L W H max T W P1 K0 A W1 W2 max Bulk Reel 0.010μF CB042I0103+ -- 5.80 5.00 3.00 0.80 12.0 8.00 3.10 330 12.4 18.4 1500 3000 BC (0.228) (0.195) (0.017) (0.032) (0.472) (0.315) (0.122) (12.99) (0.488) (0.724) 0.012 CB042I0123+ -- 5.80 5.00 2.40 0.80 12.0 8.00 2.43 330 12.4 18.4 1500 3500 BC (0.228) (0.195) (0.095) (0.032) (0.472) (0.315) (0.096) (12.99) (0.488) (0.724) 0.015 CB042I0153+ -- 5.80 5.00 4.00 0.80 12.0 8.00 4.10 330 12.4 18.4 1500 2300 BC (0.228) (0.195) (0.158) (0.032) (0.472) (0.315) (0.161) (12.99) (0.488) (0.724) 0.018 CB052I0183+ -- 7.2 6.1 2.8 0.8 16.0 12 3.8 330 16.4 22.4 1000 2250 BC (0.283) (0.240) (0.110) (0.032) (0.629) (0.472) (0.150) (12.99) (0.645) (0.881) 0.022 CB052I0223+ -- 7.2 6.1 3.5 0.8 16.0 12 3.8 330 16.4 22.4 1000 2250 BC (0.283) (0.240) (0.138) (0.032) (0.629) (0.472) (0.150) (12.99) (0.645) (0.881) 0.027 CB052I0273+ -- 7.2 6.1 2.8 0.8 16.0 12 3.8 330 16.4 22.4 1000 2250 BC (0.283) (0.240) (0.110) (0.032) (0.629) (0.472) (0.150) (12.99) (0.645) (0.881) 0.033 CB052I0333+ -- 7.2 6.1 3.3 0.8 16.0 12 3.8 330 16.4 22.4 1000 2250 BC (0.283) (0.240) (0.130) (0.032) (0.629) (0.472) (0.150) (12.99) (0.645) (0.881) 0.047 CB052I0473+ -- 7.20 6.10 4.50 0.80 16.0 12.0 4.80 330 16.4 22.4 1000 1800 BC (0.283) (0.240) (0.177) (0.032) (0.629) (0.472) (0.189) (12.99) (0.645) (0.881) 0.056 CB162I0563+ -- 10.5 7.60 3.10 0.80 24.0 12.0 3.93 330 24.4 30.4 500 1400 BC (0.413) (0.299) (0.122) (0.032) (0.944) (0.472) (0.155) (12.99) (0.961) (1.196) 0.068 CB162I0683+ -- 10.5 7.60 3.60 0.80 24.0 12.0 3.93 330 24.4 30.4 500 1400 BC (0.413) (0.299) (0.141) (0.032) (0.944) (0.472) (0.155) (12.99) (0.961) (1.196) 0.082 CB162I0823+ -- 10.5 7.60 4.20 0.80 24.0 12.0 6.19 330 24.4 30.4 500 900 BC (0.413) (0.299) (0.165) (0.032) (0.944) (0.472) (0.244) (12.99) (0.961) (1.196) 0.100μF CB162I0104+ -- 10.5 7.60 4.70 0.80 24.0 12.0 6.19 330 24.4 30.4 500 900 BC (0.413) (0.299) (0.185) (0.032) (0.944) (0.472) (0.244) (12.99) (0.961) (1.196) 0.120 CB172I0124+ -- 12.8 10.2 3.90 0.80 24.0 16.0 4.00 330 24.4 30.4 300 1100 BC (0.503) (0.402) (0.154) (0.032) (0.944) (0.629) (0.157) (12.99) (0.961) (1.196) 0.150 CB172I0154+ -- 12.8 10.2 4.60 0.80 24.0 16.0 4.70 330 24.4 30.4 300 900 BC (0.503) (0.402) (0.181) (0.032) (0.944) (0.629) (0.185) (12.99) (0.961) (1.196) 0.180 CB172I0184+ -- 12.8 10.2 5.60 0.80 24.0 16.0 7.00 330 24.4 30.4 300 600 BC (0.503) (0.402) (0.220) (0.032) (0.944) (0.629) (0.274) (12.99) (0.961) (1.196) 0.220 CB172I0224+ -- 12.8 10.2 6.80 0.80 24.0 16.0 7.00 330 24.4 30.4 300 600 BC (0.503) (0.402) (0.265) (0.032) (0.944) (0.629) (0.274) (12.99) (0.961) (1.196) 0.270 CB172I0274+ -- 12.8 10.2 6.80 0.80 24.0 16.0 7.00 330 24.4 30.4 300 600 BC (0.503) (0.402) (0.265) (0.032) (0.944) (0.629) (0.274) (12.99) (0.961) (1.196) 0.330 CB182I0334+ -- 15.3 13.7 5.60 0.80 24.0 24.0 6.30 330 24.4 30.4 300 400 BC (0.601) (0.539) (0.220) (0.032) (0.944) (0.944) (0.248) (12.99) (0.961) (1.196) 0.470μF CB182I0474+ -- 15.3 13.7 6.20 0.80 24.0 24.0 6.30 330 24.4 30.4 300 400 BC (0.601) (0.539) (0.244) (0.032) (0.944) (0.944) (0.248) (12.99) (0.961) (1.196) VOLTAGE Vdc: 630V Vac: 250V 0.010μF CB042K0103+ -- 5.80 5.00 2.80 0.80 12.0 8.00 3.10 330 12.4 18.4 1500 3000 BC (0.228) (0.195) (0.110) (0.032) (0.472) (0.315) (0.122) (12.99) (0.488) (0.724) 0.012 CB042K0123+ -- 5.80 5.00 3.30 0.80 12.0 8.00 3.10 330 12.4 18.4 1500 2800 BC (0.228) (0.195) (0.130) (0.032) (0.472) (0.315) (0.122) (12.99) (0.488) (0.724) 0.015 CB042K0153+ -- 5.80 5.00 4.00 0.80 12.0 8.00 4.10 330 12.4 18.4 1500 2300 BC (0.228) (0.195) (0.158) (0.032) (0.472) (0.315) (0.161) (12.99) (0.488) (0.724) 0.018 CB052K0183+ -- 5.80 6.10 2.80 0.80 24.0 12.0 3.80 330 24.4 30.4 1000 2250 BC (0.228) (0.240) (0.110) (0.032) (0.944) (0.472) (0.149) (12.99) (0.961) (1.196) Replace the + by the tolerance code: J = 5% or K = 10% Replace the -- by the packaging suffix: -- = bulk BC = tape & reel millimeters (inches) W L H T |
Numéro de pièce similaire - CB042D0394 |
|
Description similaire - CB042D0394 |