Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SD2114T040L0R1 Fiches technique(PDF) 5 Page - AVX Corporation |
|
SD2114T040L0R1 Fiches technique(HTML) 5 Page - AVX Corporation |
5 / 6 page 5 CASE DRAWINGS 0.03 (0.001) 1.6 ± 0.10 R 0.2 0 (0.008) 0.70 Typ. (0.028 Typ.) 0.35 ± 0.05 (0.014 ± 0.002) 0.35 ± 0.05 (0.014 ± 0.002) 0.90 ± 0.10 (0.035 ± 0.004) 0.60 + 0.2 - 0.1 (0.024 ) + 0.008 - 0.004 2.00 ± 0.10 (0.079 ± 0.004) R 0.275 (0.011) 0.45 ± 0.10 (0.018 ± 0.004) 0.45 ± 0.10 (0.018 ± 0.004) 1.30 ± 0.10 (0.051 ± 0.004) 1.00 Typ. (0.039 Typ.) 0.80 + 0.2 - 0.1 (0.031 ) + 0.008 - 0.004 1.60 Typ. (0.063 Typ.) 3.40 ± 0.20 (0.134 ± 0.008) R0.4 0 (0.016 ) 0.70 ± 0.20 (0.028 ± 0.008) 0.70 ± 0.20 (0.028 ± 0.008) 1.90 ± 0.20 (0.075 ± 0.008) 0.96 + 0.2 - 0.1 (0.038 ) + 0.008 - 0.004 0.50 (0.020) 1.60 Typ. (0.063 Typ.) 2.20 ± 0.10 (0.087 ± 0.004) 4.5 ± 0.10 (0.177 ± 0.004) 0.95 ± 0.20 (0.037 ± 0.008) 0.95 ± 0.20 (0.037 ± 0.008) 0.96 + 0.2 - 0.1 (0.038 ) + 0.008 - 0.004 3.01 Typ. (0.119 Typ.) 3.60 ± 0.10 (0.142 ± 0.004) 5.20 ± 0.10 (0.205 ± 0.004) 1.15 ± 0.10 (0.045 ± 0.004) 1.05 ± 0.15 (0.041 ± 0.006) 1.15 ± 0.10 (0.045 ± 0.004) R0.695 ± 0.01 5 (0.038 ± 0.001) 3.90 Typ. (0.153 Typ.) 5.0 ± 0.10 (0.197 ± 0.004) 8.0 ± 0.10 (0.315 ± 0.004) 1.95 ± 0.10 (0.077 ± 0.004) 1.95 ± 0.10 (0.077 ± 0.004) 1.05 ± 0.10 (0.041 ± 0.004) R0.8 ± 0.02 (0.032 ± 0.001) 0603 2010 0805 2114 1206 1.50 Typ. (0.059 Typ.) 1.60 ± 0.10 (0.063 ± 0.004) 3.40 ± 0.10 (0.134 ± 0.004) R0. 40 (0.016) 0.70 ± 0.20 (0.028 ± 0.008) *0.93 ± 0.05 (0.037 ± 0.002) **0.96 ± 0.20 (0.038 ± 0.008) 0.70 ± 0.20 (0.028 ± 0.008) 1206-T 3220 SOD-523 SMA (DO-214AC) SOD-323 SMB (D0-214AA) SOD-123 SOD-123 SMC (DO-214AB Schottky Barrier Rectifier Diode Lead-less Chip Form Schottky Barrier Rectifier Diode Lead-less Chip Form mm (inches) |
Numéro de pièce similaire - SD2114T040L0R1 |
|
Description similaire - SD2114T040L0R1 |