Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
00-6232-116-102-800 Fiches technique(PDF) 5 Page - AVX Corporation |
|
00-6232-116-102-800 Fiches technique(HTML) 5 Page - AVX Corporation |
5 / 6 page SERIES 6232 1.0mmピッチ NON-ZIF RADIP下接点 1.0mmPitch LIF RA Through hole Bottom contact 注文コード ORDERING CODE 00 6232 0XX 104 800+ 極数 NUMBER OF POSITIONS 00:トレー梱包 TRAY PACKAGE RoHS 対応品 RoHS Compliant Product スズめっき Sn Plated + + 1.0mm Pitch 生産対応可能極数については、営業部に ご確認願います。 Feel free to contact our sales department for available numbers of positions. |
Numéro de pièce similaire - 00-6232-116-102-800 |
|
Description similaire - 00-6232-116-102-800 |