Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
00-6200-512-230-000 Fiches technique(PDF) 2 Page - AVX Corporation |
|
00-6200-512-230-000 Fiches technique(HTML) 2 Page - AVX Corporation |
2 / 3 page SERIES 6200 1.0mmピッチRA SMT 下接点 スライドロック 1.0mmPitch RA SMT Bottom contact Slide lock 注文コード ORDERING CODE 00 6200 XX7 XXX 800+ 極数 NUMBER OF POSITIONS バリエーション VARIATION CODE 052:金具付/ボス付 With Metal Tab and Bosses 032:金具付 With Metal Tab 金具付ボス付 With Metal tab & Bosses 金具付 With Metal Tab 00:トレー梱包 TRAY PACKAGE スズ銅めっき Sn-Cu Plated RoHS 対応品 RoHS Compliant Product 1.0mm Pitch 生産対応可能極数については、営業部に ご確認願います。 Feel free to contact our sales department for available numbers of positions. |
Numéro de pièce similaire - 00-6200-512-230-000 |
|
Description similaire - 00-6200-512-230-000 |