Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRFB3006GPBF Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier

No de pièce IRFB3006GPBF
Description  High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFB3006GPBF Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRFB3006GPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFB3006GPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFB3006GPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFB3006GPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFB3006GPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFB3006GPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFB3006GPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFB3006GPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
IRFB3006GPbF
6
www.irf.com
Fig. 17 - Typical Recovery Current vs. dif/dt
Fig 16. Threshold Voltage Vs. Temperature
Fig. 19 - Typical Stored Charge vs. dif/dt
Fig. 18 - Typical Recovery Current vs. dif/dt
Fig. 20 - Typical Stored Charge vs. dif/dt
-75 -50 -25
0
25
50
75 100 125 150 175
TJ , Temperature ( °C )
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
ID = 1.0A
ID = 1.0mA
ID = 250µA
100
200
300
400
500
600
700
800
dif / dt - (A / µs)
0
4
8
12
16
20
IF = 112A
VR = 51V
TJ = 125°C
TJ = 25°C
100
200
300
400
500
600
700
800
dif / dt - (A / µs)
0
4
8
12
16
20
IF = 170A
VR = 51V
TJ = 125°C
TJ = 25°C
100
200
300
400
500
600
700
800
dif / dt - (A / µs)
0
100
200
300
400
500
600
700
IF = 112A
VR = 51V
TJ = 125°C
TJ = 25°C
100
200
300
400
500
600
700
800
dif / dt - (A / µs)
0
100
200
300
400
500
600
700
IF = 170A
VR = 51V
TJ = 125°C
TJ = 25°C


Numéro de pièce similaire - IRFB3006GPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
IRFB3006 ISC-IRFB3006 Datasheet
339Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRFB3006PBF IRF-IRFB3006PBF Datasheet
302Kb / 8P
   HEXFETPower MOSFET
IRFB3006PBF IRF-IRFB3006PBF Datasheet
251Kb / 9P
   Hard Switched and High Frequency Circuits
IRFB3006PBF IRF-IRFB3006PBF_15 Datasheet
251Kb / 9P
   Hard Switched and High Frequency Circuits
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com