Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF7530PBF Fiches technique(PDF) 3 Page - International Rectifier

No de pièce IRF7530PBF
Description  Trench Technology
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7530PBF Fiches technique(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRF7530PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7530PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7530PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7530PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7530PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7530PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7530PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7530PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
IRF7530PbF
www.irf.com
3
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
-60 -40 -20
0
20 40 60 80 100 120 140 160
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
T , Junction Temperature ( C)
J
°
V
=
I =
GS
D
4.5V
5.0A
10
100
0.1
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 25 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
7.00V
5.00V
4.50V
3.50V
3.00V
2.70V
2.50V
2.25V
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
2.25V
10
100
0.1
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 150 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
7.00V
5.00V
4.50V
3.50V
3.00V
2.70V
2.50V
2.25V
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
2.25V
10
100
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
V
= 15V
20µs PULSE WIDTH
DS
V
, Gate-to-Source Voltage (V)
GS
T = 25 C
J
°
T = 150 C
J
°


Numéro de pièce similaire - IRF7530PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7530PBF IRF-IRF7530PBF Datasheet
147Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7530PBF IRF-IRF7530PBF Datasheet
152Kb / 8P
   Ultra Low On-Resistance
IRF7530PBF IRF-IRF7530PBF_15 Datasheet
152Kb / 8P
   Ultra Low On-Resistance
More results

Description similaire - IRF7530PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7328TRPBF IRF-IRF7328TRPBF Datasheet
175Kb / 8P
   Trench Technology
IRF7663TR IRF-IRF7663TR Datasheet
82Kb / 7P
   Trench Technology
IRF7530TR IRF-IRF7530TR Datasheet
105Kb / 8P
   Trench Technology
IRF7241PBF IRF-IRF7241PBF_15 Datasheet
176Kb / 9P
   Trench Technology
IRF7324TRPBF IRF-IRF7324TRPBF Datasheet
169Kb / 8P
   Trench Technology
IRF7607TRPBF IRF-IRF7607TRPBF Datasheet
149Kb / 8P
   Trench Technology
IRF7329TRPBF IRF-IRF7329TRPBF Datasheet
179Kb / 9P
   Trench Technology
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
15L65SP-TO277 YFWDIODE-15L65SP-TO277 Datasheet
825Kb / 3P
   Advanced trench technology
logo
Vishay Siliconix
VS-GT105LA120UX VISHAY-VS-GT105LA120UX Datasheet
190Kb / 9P
   Trench IGBT technology
Revision: 17-Oct-16
logo
Vincotech
V23990-K222-A-PM VINCOTECH-V23990-K222-A-PM Datasheet
2Mb / 17P
   Trench Fieldstop technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com