Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRFH4213DPBF Fiches technique(PDF) 3 Page - International Rectifier

No de pièce IRFH4213DPBF
Description  Synchronous Rectifier MOSFET for Synchronous Buck Converters
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFH4213DPBF Fiches technique(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRFH4213DPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFH4213DPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFH4213DPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFH4213DPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFH4213DPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFH4213DPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFH4213DPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFH4213DPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
IRFH4213DPbF
3
www.irf.com
© 2013 International Rectifier
May 20, 2013
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 4. Normalized On-Resistance vs. Temperature
Fig 5. Typical Capacitance vs. Drain-to-Source Voltage
Fig 6. Typical Gate Charge vs. Gate-to-Source Voltage
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
Fig 2. Typical Output Characteristics
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
 60µs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
2.5V
VGS
TOP
10V
5.0V
4.5V
4.0V
3.5V
3.3V
2.8V
BOTTOM
2.5V
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
1
10
100
1000
 60µs PULSE WIDTH
Tj = 150°C
2.5V
VGS
TOP
10V
5.0V
4.5V
4.0V
3.5V
3.3V
2.8V
BOTTOM
2.5V
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
TJ = 25°C
TJ = 150°C
VDS = 15V
60µs PULSE WIDTH
-60 -40 -20
0
20 40 60 80 100 120 140 160
TJ , Junction Temperature (°C)
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
ID = 50A
VGS = 10V
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
100
1000
10000
100000
Coss
Crss
Ciss
VGS = 0V,
f = 1 MHZ
Ciss = Cgs + Cgd, Cds SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds + Cgd
0
10
20
30
40
50
60
70
QG Total Gate Charge (nC)
0
2
4
6
8
10
12
14
VDS= 20V
VDS= 13V
VDS= 5.0V
ID= 50A


Numéro de pièce similaire - IRFH4213DPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFH4213DPBF IRF-IRFH4213DPBF Datasheet
508Kb / 9P
   Schottky Intrinsic Diode with Low Forward Voltage
IRFH4213DPBF IRF-IRFH4213DPBF_15 Datasheet
508Kb / 9P
   Schottky Intrinsic Diode with Low Forward Voltage
More results

Description similaire - IRFH4213DPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFH4209DPBF IRF-IRFH4209DPBF_15 Datasheet
491Kb / 9P
   Synchronous Rectifier MOSFET for Synchronous Buck Converters
IRFH4210PBF IRF-IRFH4210PBF_15 Datasheet
500Kb / 9P
   Synchronous Rectifier MOSFET for Synchronous Buck Converters
IRFH4210DPBF IRF-IRFH4210DPBF Datasheet
256Kb / 8P
   Synchronous Rectifier MOSFET for Synchronous Buck Converters
logo
Infineon Technologies A...
IRFH4201PBF INFINEON-IRFH4201PBF Datasheet
549Kb / 10P
   Synchronous Rectifier MOSFET for Sync Buck Converters
2017-01-24
logo
International Rectifier
IRFH4201PBF IRF-IRFH4201PBF_15 Datasheet
491Kb / 9P
   Synchronous Rectifier MOSFET for Sync Buck Converters
IRFHM830DPBF IRF-IRFHM830DPBF Datasheet
211Kb / 8P
   Synchronous MOSFET for Buck Converters
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF_15 Datasheet
242Kb / 9P
   Synchronous MOSFET for Buck Converters
IRFH5302PBF IRF-IRFH5302PBF_15 Datasheet
246Kb / 9P
   Synchronous MOSFET for buck converters
IRFH8318TRPBF IRF-IRFH8318TRPBF Datasheet
256Kb / 9P
   Synchronous MOSFET for high frequency buck converters
IRFH5250DTR2PBF IRF-IRFH5250DTR2PBF Datasheet
214Kb / 8P
   Synchronous MOSFET for high frequency buck converters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com