Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SIA449DJ Fiches technique(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SIA449DJ
Description  P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SIA449DJ Fiches technique(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

  SIA449DJ Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SIA449DJ Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SIA449DJ Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SIA449DJ Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SIA449DJ Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SIA449DJ Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SIA449DJ Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SIA449DJ Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SIA449DJ Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
Vishay Siliconix
Package Information
Document Number: 73001
06-Aug-07
www.vishay.com
1
PowerPAK® SC70-6L
DIM
SINGLE PAD
DUAL PAD
MILLIMETERS
INCHES
MILLIMETERS
INCHES
Min
Nom
Max
Min
Nom
Max
Min
Nom
Max
Min
Nom
Max
A
0.675
0.75
0.80
0.027
0.030
0.032
0.675
0.75
0.80
0.027
0.030
0.032
A1
0
-
0.05
0
-
0.002
0
-
0.05
0
-
0.002
b
0.23
0.30
0.38
0.009
0.012
0.015
0.23
0.30
0.38
0.009
0.012
0.015
C
0.15
0.20
0.25
0.006
0.008
0.010
0.15
0.20
0.25
0.006
0.008
0.010
D
1.98
2.05
2.15
0.078
0.081
0.085
1.98
2.05
2.15
0.078
0.081
0.085
D1
0.85
0.95
1.05
0.033
0.037
0.041
0.513
0.613
0.713
0.020
0.024
0.028
D2
0.135
0.235
0.335
0.005
0.009
0.013
E
1.98
2.05
2.15
0.078
0.081
0.085
1.98
2.05
2.15
0.078
0.081
0.085
E1
1.40
1.50
1.60
0.055
0.059
0.063
0.85
0.95
1.05
0.033
0.037
0.041
E2
0.345
0.395
0.445
0.014
0.016
0.018
E3
0.425
0.475
0.525
0.017
0.019
0.021
e
0.65 BSC
0.026 BSC
0.65 BSC
0.026 BSC
K
0.275 TYP
0.011 TYP
0.275 TYP
0.011 TYP
K1
0.400 TYP
0.016 TYP
0.320 TYP
0.013 TYP
K2
0.240 TYP
0.009 TYP
0.252 TYP
0.010 TYP
K3
0.225 TYP
0.009 TYP
K4
0.355 TYP
0.014 TYP
L
0.175
0.275
0.375
0.007
0.011
0.015
0.175
0.275
0.375
0.007
0.011
0.015
T
0.05
0.10
0.15
0.002
0.004
0.006
ECN: C-07431
− Rev. C, 06-Aug-07
DWG: 5934
BACKSIDE VIEW OF SINGLE
BACKSIDE VIEW OF DUAL
Notes:
1. All dimensions are in millimeters
2. Package outline exclusive of mold flash and metal burr
3. Package outline inclusive of plating
PIN1
PIN6
PIN5
PIN4
PIN2
PIN3
A
Z
DETAIL Z
z
D
K1
K2
K3
K2
K2
e
b
b
e
PIN6
PIN5
PIN4
PIN1
PIN3
PIN2
D1
D2
D1
D1
K1


Numéro de pièce similaire - SIA449DJ

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SIA449DJ VISHAY-SIA449DJ_V01 Datasheet
212Kb / 9P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Description similaire - SIA449DJ

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI2341DS VISHAY-SI2341DS Datasheet
43Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 11-Aug-03
SI4835BDY VISHAY-SI4835BDY_05 Datasheet
90Kb / 6P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 25-Oct-0
logo
Anachip Corp
AF4407 ANACHIP-AF4407 Datasheet
263Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7423DN VISHAY-SI7423DN Datasheet
173Kb / 3P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI2303ADS VISHAY-SI2303ADS Datasheet
39Kb / 4P
   P-Channel, 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Apr-02
SI3481DV VISHAY-SI3481DV Datasheet
67Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4415 DINTEK-DTM4415 Datasheet
286Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4435DDY-T1-GE3 VISHAY-SI4435DDY-T1-GE3 Datasheet
279Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 18-May-09
SI7121DN VISHAY-SI7121DN Datasheet
552Kb / 13P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 23-Jun-08
SI4825DDY-T1 VISHAY-SI4825DDY-T1 Datasheet
242Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Oct-08
SI7129DN VISHAY-SI7129DN Datasheet
566Kb / 13P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com