Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SA105C123KAR Fiches technique(PDF) 4 Page - AVX Corporation |
|
SA105C123KAR Fiches technique(HTML) 4 Page - AVX Corporation |
4 / 6 page 40 Axial Leads/SpinGuard® Z5U Dielectric = Industry preferred values For other tolerances see Part No. Codes For other voltages see Part No. Codes AVX Style *Preferred Industry Decoupling Capacitor — Insertable on .300" centers. SA105E104ZAA AVX Style SA05 SA10 SA11 SA20 SA30 SA40 Length 3.00 4.32 4.32 6.60 7.37 10.16 (L) (.118") (.170") (.170") (.260") (.290") (.400") Diameter 2.30 2.54 3.05 2.54 3.81 3.81 (D) (.090") (.100") (.120") (.100") (.150") (.150") Lead .445 .445 .445 .445 .445 .445 Diameter (.0175") (.0175") (.0175") (.0175") (.0175") (.0175") Lead 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 Length (1.00") (1.00") (1.00") (1.00") (1.00") (1.00") Cap. in Typical AVX WVDC WVDC WVDC WVDC WVDC WVDC pF Part Nos. 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 10,000 SA105E103ZAR 15,000 SA105E153ZAR 22,000 SA105E223ZAR 33,000 SA105E333ZAR 47,000 SA105E473ZAR 68,000 SA105E683ZAR *100,000 SA105E104ZAR 150,000 SA105E154ZAR 220,000 SA105E224ZAR 330,000 SA115E334ZAR 470,000 SA305E474ZAR 680,000 SA305E684ZAR 820,000 SA305E824ZAR 1,000,000 SA305E105ZAR Dimensions: Millimeters (Inches) SIZE AND CAPACITANCE SPECIFICATIONS |
Numéro de pièce similaire - SA105C123KAR |
|
Description similaire - SA105C123KAR |