Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BD18HA3MEFJ-ME2 Fiches technique(PDF) 11 Page - Rohm

No de pièce BD18HA3MEFJ-ME2
Description  Automotive 0.3A Variable Output LDO Regulator
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BD18HA3MEFJ-ME2 Fiches technique(HTML) 11 Page - Rohm

Back Button BD18HA3MEFJ-ME2 Datasheet HTML 7Page - Rohm BD18HA3MEFJ-ME2 Datasheet HTML 8Page - Rohm BD18HA3MEFJ-ME2 Datasheet HTML 9Page - Rohm BD18HA3MEFJ-ME2 Datasheet HTML 10Page - Rohm BD18HA3MEFJ-ME2 Datasheet HTML 11Page - Rohm BD18HA3MEFJ-ME2 Datasheet HTML 12Page - Rohm BD18HA3MEFJ-ME2 Datasheet HTML 13Page - Rohm BD18HA3MEFJ-ME2 Datasheet HTML 14Page - Rohm BD18HA3MEFJ-ME2 Datasheet HTML 15Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 24 page
background image
11/21
BDxxHA3MEFJ-M
Datasheet
TSZ02201-0R6R0AN00250-1-2
2012.8.31 Rev.001
© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
www.rohm.com
TSZ22111・15・001
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
900.0
0
0.1
0.2
0.3
Io [A]
Fig.28
TSD (IO=0mA)
Ta[℃]
T.B.D
T.B.D
0.0
2.0
4.0
6.0
02
46
8
10
12
14
VCC [V]
Temp=-40°C
Temp=25°C
Temp=105°C
Fig.27
Vcc-Vo
(Io=0mA)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Io [A]
Fig.29
OCP
Temp=-40°C
Temp=25°C
Temp=105°C
Fig.30
Io-Icc
Temp=-40°C
Temp=25°C
Temp=105°C


Numéro de pièce similaire - BD18HA3MEFJ-ME2

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
BD18HA3MEFJ-ME2 ROHM-BD18HA3MEFJ-ME2 Datasheet
1Mb / 24P
   Automotive 0.3A Variable Output LDO Regulator
2021.10.11 Rev.002
More results

Description similaire - BD18HA3MEFJ-ME2

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
BDXXHA3MEFJ-M ROHM-BDXXHA3MEFJ-M Datasheet
1Mb / 24P
   Automotive 0.3A Variable Output LDO Regulator
2021.10.11 Rev.002
BD00HA3MEFJ-LB ROHM-BD00HA3MEFJ-LB Datasheet
787Kb / 24P
   0.3A Variable Output Industrial LDO Regulator
BD00GC0MEFJ-M ROHM-BD00GC0MEFJ-M Datasheet
621Kb / 24P
   Automotive 1.0A Variable Output LDO Regulator
BD00HA5MEFJ-M ROHM-BD00HA5MEFJ-M Datasheet
710Kb / 24P
   Automotive 0.5A Variable Output LDO Regulator
BD00IA5MHFV-M ROHM-BD00IA5MHFV-M Datasheet
2Mb / 31P
   Automotive 0.5A Variable Output LDO Regulator
BDXXGA5MEFJ-M ROHM-BDXXGA5MEFJ-M Datasheet
1Mb / 24P
   Automotive 0.5A Variable Output LDO Regulator
2021.10.11 Rev.002
BDXXIA5MEFJ-M ROHM-BDXXIA5MEFJ-M Datasheet
949Kb / 24P
   Automotive 0.5A Variable Output LDO Regulator
2021.10.11 Rev.002
BDXXIC0MEFJ-M ROHM-BDXXIC0MEFJ-M Datasheet
1Mb / 24P
   Automotive 1.0A Variable Output LDO Regulator
2021.10.11 Rev.002
BDXXGC0MEFJ-M ROHM-BDXXGC0MEFJ-M Datasheet
993Kb / 24P
   Automotive 1.0A Variable Output LDO Regulator
2021.10.11 Rev.002
BD00HC0MEFJ-M ROHM-BD00HC0MEFJ-M Datasheet
603Kb / 24P
   Automotive 1.0A Variable Output LDO Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com