Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRFW640 Fiches technique(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

No de pièce IRFW640
Description  200V N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

IRFW640 Fiches technique(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

  IRFW640 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor IRFW640 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor IRFW640 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor IRFW640 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor IRFW640 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor IRFW640 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor IRFW640 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor IRFW640 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor IRFW640 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
©2001 Fairchild Semiconductor Corporation
Rev. B, November 2001
Package Dimensions (Continued)
9.90
±0.20
2.40
±0.20
4.50
±0.20
1.27
±0.10
1.47
±0.10
0.80
±0.10
10.00
±0.20
2.54 TYP
2.54 TYP
1.30
+0.10
–0.05
0.50
+0.10
–0.05
I2-PAK
Dimensions in Millimeters


Numéro de pièce similaire - IRFW640

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
IRFW644A FAIRCHILD-IRFW644A Datasheet
229Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
IRFW644B FAIRCHILD-IRFW644B Datasheet
685Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
More results

Description similaire - IRFW640

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF48N20 FAIRCHILD-FQAF48N20 Datasheet
666Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FDP39N20 FAIRCHILD-FDP39N20 Datasheet
908Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C_09 Datasheet
729Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2210 AOSMD-AOD2210 Datasheet
309Kb / 6P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFW630B KERSEMI-IRFW630B Datasheet
1Mb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MS40N20 BWTECH-MS40N20 Datasheet
765Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP640 SEMIHOW-HFP640 Datasheet
309Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP19N20C FAIRCHILD-FQP19N20C Datasheet
1Mb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
FQA34N20 FAIRCHILD-FQA34N20 Datasheet
731Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP4N20 FAIRCHILD-FQP4N20 Datasheet
688Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP630 FAIRCHILD-FQP630 Datasheet
745Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com