Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CB037G0122 Fiches technique(PDF) 5 Page - AVX Corporation |
|
CB037G0122 Fiches technique(HTML) 5 Page - AVX Corporation |
5 / 19 page 24 VOLTAGE Vdc: 63V Vac: 40V Capacitance Chip Dimensions Reel Range Ordering *Tolerances Tape Dimensions Reel Dimensions Packaging Unit Pkg (CR) Code (page 6) Code L W H max T W P1 K0 A W1 W2 max Bulk Reel 0.010μF CB037D0103+ -- 4.70 3.20 2.00 0.60 12.0 8.0 2.06 330 12.4 18.4 1500 4500 BC (0.185) (.0.126) (0.079) (0.024) (0.472) (0.315) (0.081) (12.99) (0.488) (0.724) 0.012 CB037D0123+ -- 4.70 3.20 2.00 0.60 12.0 8.00 2.06 180 12.4 18.4 1500 1200 BA (0.185) (0.126) (0.079) (0.024) (0.472) (0.315) (0.081) (7.09) (0.488) (0.724) 4.70 3.20 2.00 0.60 12.0 8.00 2.06 330 12.4 18.4 1500 4500 BC (0.185) (0.126) (0.079) (0.024) (0.472) (0.315) (0.081) (12.99) (0.488) (0.724) 0.015 CB037D0153+ -- 4.70 3.20 2.40 0.60 12.0 8.00 2.60 180 12.4 18.4 1500 900 BA (0.185) (0.126) (0.095) (0.024) (0.472) (0.315) (0.102) (7.09) (0.488) (0.724) 4.70 3.20 2.40 0.60 12.0 8.00 2.60 330 12.4 18.4 1500 3600 BC (0.185) (0.126) (0.095) (0.024) (0.472) (0.315) (0.102) (12.99) (0.488) (0.724) 0.018 CB037D0183+ -- 4.70 3.20 2.50 0.60 12.0 8.00 2.60 180 12.4 18.4 1500 900 BA (0.185) (0.126) (0.099) (0.024) (0.472) (0.315) (0.102) (7.09) (0.488) (0.724) 4.70 3.20 2.50 0.60 12.0 8.00 2.60 330 12.4 18.4 1500 3600 BC (0.185) (0.126) (0.099) (0.024) (0.472) (0.315) (0.102) (12.99) (0.488) (0.724) 0.022 CB037D0223+ -- 4.70 3.20 2.00 0.60 12.0 8.00 2.06 180 12.4 18.4 1500 1200 BA (0.185) (0.126) (0.079) (0.024) (0.472) (0.315) (0.081) (7.09) (0.488) (0.724) 4.70 3.20 2.00 0.60 12.0 8.00 2.06 330 12.4 18.4 1500 4500 BC (0.185) (0.126) (0.079) (0.024) (0.472) (0.315) (0.081) (12.99) (0.488) (0.724) 0.027 CB037D0273+ -- 4.70 3.20 1.90 0.60 12.0 8.00 2.06 180 12.4 18.4 1500 1200 BA (0.185) (0.126) (0.075) (0.024) (0.472) (0.315) (0.081) (7.09) (0.488) (0.724) 4.70 3.20 1.90 0.60 12.0 8.00 2.06 330 12.4 18.4 1500 4500 BC (0.185) (0.126) (0.075) (0.024) (0.472) (0.315) (0.081) (12.99) (0.488) (0.724) 0.033 CB037D0333+ -- 4.70 3.20 2.00 0.60 12.0 8.00 2.06 180 12.4 18.4 1500 1200 BA (0.185) (0.126) (0.079) (0.024) (0.472) (0.315) (0.081) (7.09) (0.488) (0.724) 4.70 3.20 2.00 0.60 12.0 8.00 2.06 330 12.4 18.4 1500 4500 BC (0.185) (0.126) (0.079) (0.024) (0.472) (0.315) (0.081) (12.99) (0.488) (0.724) 0.047 CB037D0473+ -- 4.70 3.20 2.70 0.60 12.0 8.00 3.10 180 12.4 18.4 1500 700 BA (0.185) (0.126) (0.107) (0.024) (0.472) (0.315) (0.122) (7.09) (0.488) (0.724) 4.70 3.20 2.70 0.60 12.0 8.00 3.10 330 12.4 18.4 1500 3000 BC (0.185) (0.126) (0.107) (0.024) (0.472) (0.315) (0.122) (12.99) (0.488) (0.724) 0.056 CB037D0563+ -- 4.70 3.20 2.30 0.60 12.0 8.00 2.60 180 12.4 18.4 1500 900 BA (0.185) (0.126) (0.091) (0.024) (0.472) (0.315) (0.102) (7.09) (0.488) (0.724) 4.70 3.20 2.30 0.60 12.0 8.00 2.60 330 12.4 18.4 1500 3600 BC (0.185) (0.126) (0.091) (0.024) (0.472) (0.315) (0.102) (12.99) (0.488) (0.724) 0.068 CB037D0683+ -- 4.70 3.20 2.00 0.60 12.0 8.00 2.06 180 12.4 18.4 1500 1200 BA (0.185) (0.126) (0.079) (0.024) (0.472) (0.315) (0.081) (7.09) (0.488) (0.724) 4.70 3.20 2.00 0.60 12.0 8.00 2.06 330 12.4 18.4 1500 4500 BC (0.185) (0.126) (0.079) (0.024) (0.472) (0.315) (0.081) (12.99) (0.488) (0.724) 0.082 CB037D0823+ -- 4.70 3.20 2.50 0.60 12.0 8.00 2.60 180 12.4 18.4 1500 900 BA (0.185) (0.126) (0.099) (0.024) (0.472) (0.315) (0.102) (7.09) (0.488) (0.724) 4.70 3.20 2.50 0.60 12.0 8.00 2.60 330 12.4 18.4 1500 3600 BC (0.185) (0.126) (0.099) (0.024) (0.472) (0.315) (0.102) (12.99) (0.488) (0.724) 0.100μF CB037D0104+ -- 4.70 3.20 2.80 0.60 12.0 8.00 3.10 180 12.4 18.4 1500 700 BA (0.185) (0.126) (0.111) (0.024) (0.472) (0.315) (0.122) (7.09) (0.488) (0.724) 4.70 3.20 2.80 0.60 12.0 8.00 3.10 330 12.4 18.4 1500 3000 BC (0.185) (0.126) (0.111) (0.024) (0.472) (0.315) (0.122) (12.99) (0.488) (0.724) Film Chip Capacitors PEN DIELECTRIC – CB Series CAPACITANCE VALUES (CR) AND NOMINAL VOLTAGES (VR) W L H T For other Values: upon request Replace the + by the tolerance code: J = 5% or K = 10% Replace the -- by the packaging suffix: -- = bulk BA or BC = tape & reel |
Numéro de pièce similaire - CB037G0122 |
|
Description similaire - CB037G0122 |