Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI7489DP Fiches technique(PDF) 8 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI7489DP
Description  P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI7489DP Fiches technique(HTML) 8 Page - Vishay Siliconix

  SI7489DP_13 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI7489DP_13 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI7489DP_13 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI7489DP_13 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI7489DP_13 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI7489DP_13 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI7489DP_13 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI7489DP_13 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI7489DP_13 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Application Note 826
Vishay Siliconix
Document Number: 72599
www.vishay.com
Revision: 21-Jan-08
15
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR PowerPAK® SO-8 Single
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
0.260
(6.61)
0.024
(0.61)
0.150
(3.81)
0.050
(1.27)
0.032
(0.82)
0.040
(1.02)
0.026
(0.66)
Return to Index
Return to Index


Numéro de pièce similaire - SI7489DP_13

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI7489DP VISHAY-SI7489DP_15 Datasheet
302Kb / 14P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 16-Feb-09
More results

Description similaire - SI7489DP_13

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Analog Power
AM10P10-530I ANALOGPOWER-AM10P10-530I Datasheet
318Kb / 5P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SISS71DN VISHAY-SISS71DN Datasheet
254Kb / 9P
   P-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 11-Jul-16
logo
Analog Power
AM20P10-300D ANALOGPOWER-AM20P10-300D Datasheet
315Kb / 5P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7457DP VISHAY-SI7457DP Datasheet
317Kb / 13P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 16-Feb-09
SUP40P10-43 VISHAY-SUP40P10-43 Datasheet
106Kb / 6P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 05-Oct-09
logo
Analog Power
AM2373P ANALOGPOWER-AM2373P Datasheet
301Kb / 5P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AM7413P ANALOGPOWER-AM7413P Datasheet
409Kb / 5P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AM20P10-205D ANALOGPOWER-AM20P10-205D Datasheet
399Kb / 5P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AM10P10-530D ANALOGPOWER-AM10P10-530D Datasheet
341Kb / 5P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AM7411P ANALOGPOWER-AM7411P Datasheet
372Kb / 5P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com