Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF7307TRPBF Fiches technique(PDF) 3 Page - International Rectifier

No de pièce IRF7307TRPBF
Description  HEXFET짰 Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7307TRPBF Fiches technique(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRF7307TRPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7307TRPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7307TRPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7307TRPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7307TRPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7307TRPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7307TRPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7307TRPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7307TRPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
IRF7307PbF
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
20µs PULSE WIDTH
T = 25°C
A
VGS
TOP
7.5V
5.0V
4.0V
3.5V
3.0V
2.5V
2.0V
BOTTOM 1.5V
1.5V
J
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
A
VGS
TOP
7.5V
5.0V
4.0V
3.5V
3.0V
2.5V
2.0V
BOTTOM 1.5V
1.5V
20µs PULSE WIDTH
T = 150°C
J
1
10
100
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
T = 25°C
T = 150°C
J
J
GS
V
, Gate-to-Source Voltage (V)
A
V
= 15V
20µs PULSE WIDTH
DS
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
-60 -40 -20
0
20
40
60
80 100 120 140 160
J
T , Junction Temperature (°C)
A
V
= 4.5V
GS
I = 4.3A
D
0
300
600
900
1200
1
10
100
DS
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
A
V
= 0V,
f = 1MHz
C
= C
+ C
, C
SHORTED
C
= C
C
= C
+ C
GS
iss
gs
gd
ds
rss
gd
oss
ds
gd
Ciss
Coss
Crss
0
2
4
6
8
10
0
5
10
15
20
25
Q , Total Gate Charge (nC)
G
A
I = 2.6A
V
= 16V
D
DS
FOR TEST CIRCUIT
SEE FIGURE 11
N-Channel


Numéro de pièce similaire - IRF7307TRPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Guangdong Youtai Semico...
IRF7307TR UMW-IRF7307TR Datasheet
491Kb / 9P
   Generation V Technology Ultra
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com