Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FQP9N25 Fiches technique(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

No de pièce FQP9N25
Description  250V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP9N25 Fiches technique(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP9N25 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP9N25 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP9N25 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP9N25 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP9N25 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP9N25 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP9N25 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP9N25 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
  


QFET
QFET
QFET
QFET

 
 
          
        
   
!   "   
#    !   
         
!   ! 
        $ !
  

% & '()*+,-.+ ')Ω/,.0+,
% 1 2 0* *3
% 12 0*3
%  
% 0++4! 
% 5!!$ " 
  
    
    




,
 , 
)*+
,
5

2.)*63
& '
(
2.0++63
* &
(
5

7 
 
89 :
(
,
; , 
±8+
,
<
 7 (! <
 
0:*
=
5
(! 
 
& '
(
<
-!(! <
 
& +
=
!$
7>- !!$
 
* *
,$
7
72.)*63
&+
?
"!)*6
+ 9)
?$6
 
-
**@0*+
6

A  
0$B * 
8++
6





-θ 
 - = 

0 8&
6?
-θ
 - >
+ *

6?
 - = ("

:) *
6?
! "
!
!
!
"
"
"
! "
!
!
!
"
"
"










Numéro de pièce similaire - FQP9N25

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP9N25 ISC-FQP9N25 Datasheet
296Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQP9N25C FAIRCHILD-FQP9N25C Datasheet
1Mb / 10P
   250V N-Channel MOSFET
More results

Description similaire - FQP9N25

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDB33N25 FAIRCHILD-FDB33N25 Datasheet
688Kb / 2P
   250V N-Channel MOSFET
FQB9N25C FAIRCHILD-FQB9N25C Datasheet
869Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
FQPF8N25 FAIRCHILD-FQPF8N25 Datasheet
623Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQAF16N25 FAIRCHILD-FQAF16N25 Datasheet
715Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQPF27N25 FAIRCHILD-FQPF27N25 Datasheet
765Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
IRF654B FAIRCHILD-IRF654B Datasheet
867Kb / 10P
   250V N-Channel MOSFET
IRFP244B FAIRCHILD-IRFP244B Datasheet
688Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
IRFW634B FAIRCHILD-IRFW634B Datasheet
649Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
IRFW644B FAIRCHILD-IRFW644B Datasheet
685Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
IRF614B FAIRCHILD-IRF614B Datasheet
855Kb / 10P
   250V N-Channel MOSFET
FQB8N25 FAIRCHILD-FQB8N25 Datasheet
593Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com