Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FQP5N30 Fiches technique(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

No de pièce FQP5N30
Description  300V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP5N30 Fiches technique(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP5N30 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP5N30 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP5N30 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP5N30 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP5N30 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP5N30 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP5N30 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP5N30 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
  

 ?    #
"B!   ?




7


G



!"
 # 
!!
!$%&'G



( )*
( )+
( ),
%&
%-&
.
/

(6,E61<6H,,<<,+<E<,6;E(I<E(;<@6EHH,E<,6<(J
9,HE<,<669,+<,<16(C616JH6,<6; (6,E61<(H<(J
16(C616J(,66;HE<(9916(6,H<(J9,H,6,H6<,6C<E<,<6K
<6E<,<6+<J(J16<<H<,69(<,6;E,E<,6;EE<,

(6,E61 9,H (,<  (HE,6D< , H< ( ,66(1 9< 6 16< H99,
<+6< , J< @6EH E< <L9,< @,6< (99,+(1  (6,E61 <6H,
6<,(6(1
(M
0 1! ! 
 24  "
2"4 2 4 
    
!   "   " "  B  
  N
7 (     
!          "
" B    
!   !

    !"
   !"
#"#
 !
(! 6
!6

   
 !     
 
9 
9 
  
  ""  
    !?
 !

6 
 9 
       
  !? 
 !
" 
69 
    
" "    
  



Numéro de pièce similaire - FQP5N30

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQP5N15 FAIRCHILD-FQP5N15 Datasheet
717Kb / 8P
   150V N-CHANNEL MOSFET
FQP5N20 FAIRCHILD-FQP5N20 Datasheet
688Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP5N20 ISC-FQP5N20 Datasheet
301Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQP5N20L FAIRCHILD-FQP5N20L Datasheet
605Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP5N40 FAIRCHILD-FQP5N40 Datasheet
695Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
More results

Description similaire - FQP5N30

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQB9N30 FAIRCHILD-FQB9N30 Datasheet
647Kb / 9P
   300V N-Channel MOSFET
FDP46N30 FAIRCHILD-FDP46N30 Datasheet
697Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMU5N30 KERSEMI-KSMU5N30 Datasheet
1Mb / 8P
   300V N-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF5N30 FAIRCHILD-FQPF5N30 Datasheet
763Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQB5N30 FAIRCHILD-FQB5N30 Datasheet
770Kb / 9P
   300V N-Channel MOSFET
FQPF14N30 FAIRCHILD-FQPF14N30 Datasheet
717Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD2N30 KERSEMI-KSMD2N30 Datasheet
1Mb / 8P
   300V N-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP3N30 FAIRCHILD-FQP3N30 Datasheet
708Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQA26N30 FAIRCHILD-FQA26N30 Datasheet
702Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQA44N30 FAIRCHILD-FQA44N30 Datasheet
745Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com