Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FQP55N06 Fiches technique(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

No de pièce FQP55N06
Description  60V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP55N06 Fiches technique(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP55N06 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP55N06 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP55N06 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP55N06 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP55N06 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP55N06 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP55N06 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP55N06 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
©2001 Fairchild Semiconductor Corporation
Rev. A1. May 2001
Package Dimensions
4.50
±0.20
9.90
±0.20
1.52
±0.10
0.80
±0.10
2.40
±0.20
10.00
±0.20
1.27
±0.10
ø3.60
±0.10
(8.70)
1.30
+0.10
–0.05
0.50
+0.10
–0.05
2.54TYP
[2.54
±0.20]
2.54TYP
[2.54
±0.20]
TO-220


Numéro de pièce similaire - FQP55N06

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP55N06 ISC-FQP55N06 Datasheet
301Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results

Description similaire - FQP55N06

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDP65N06 FAIRCHILD-FDP65N06 Datasheet
598Kb / 8P
   60V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO3460 AOSMD-AO3460_10 Datasheet
168Kb / 4P
   60V N-Channel MOSFET
AOB462L AOSMD-AOB462L Datasheet
445Kb / 6P
   60V N-Channel MOSFET
AOB2606L AOSMD-AOB2606L Datasheet
354Kb / 7P
   60V N-Channel MOSFET
AON6444 AOSMD-AON6444 Datasheet
270Kb / 7P
   60V N-Channel MOSFET
logo
Chip Integration Techno...
2N7002D CITC-2N7002D Datasheet
502Kb / 6P
   60V N-Channel MOSFET
logo
GOOD-ARK Electronics
SSF6010A GOOD-ARK-SSF6010A Datasheet
996Kb / 5P
   60V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP50N06A SEMIHOW-HFP50N06A_16 Datasheet
374Kb / 9P
   60V N-Channel MOSFET
logo
GOOD-ARK Electronics
SSF6010 GOOD-ARK-SSF6010 Datasheet
953Kb / 5P
   60V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO4440 AOSMD-AO4440_10 Datasheet
172Kb / 4P
   60V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com