Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BZX55C6V8 Fiches technique(PDF) 3 Page - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd.

No de pièce BZX55C6V8
Description  Silicon Planar Zener Diodes
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  GXELECTRONICS [Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd.]
Site Internet  http://www.sddzg.com
Logo GXELECTRONICS - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd.

BZX55C6V8 Fiches technique(HTML) 3 Page - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd.

  BZX55C6V8 Datasheet HTML 1Page - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd. BZX55C6V8 Datasheet HTML 2Page - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd. BZX55C6V8 Datasheet HTML 3Page - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
BZX55C


Numéro de pièce similaire - BZX55C6V8

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Guangdong Kexin Industr...
BZX55C6V8 KEXIN-BZX55C6V8 Datasheet
1Mb / 3P
   Zener Diodes
logo
Vishay Siliconix
BZX55C6V8 VISHAY-BZX55C6V8 Datasheet
70Kb / 6P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
Rev. 4, 01-Apr-99
logo
Microdiode Electronics ...
BZX55C6V8 CHENDA-BZX55C6V8 Datasheet
748Kb / 3P
   2.4- 1 8 0V Peak Pulse Power: 500mW
logo
Vishay Siliconix
BZX55C6V8 VISHAY-BZX55C6V8 Datasheet
137Kb / 8P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.5, 05-Jul-07
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BZX55C6V8 LUGUANG-BZX55C6V8 Datasheet
81Kb / 2P
   500mW Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
More results

Description similaire - BZX55C6V8

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Semtech Corporation
1N5221 SEMTECH-1N5221 Datasheet
296Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
ZMM1 GE-ZMM1 Datasheet
351Kb / 8P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
GOOD-ARK Electronics
1N746 GOOD-ARK-1N746 Datasheet
33Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Surge Components
MM3Z5221B SURGE-MM3Z5221B Datasheet
665Kb / 4P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
1SMA4728A-330V-SMAF YFWDIODE-1SMA4728A-330V-SMAF_17 Datasheet
413Kb / 3P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
Nanjing International G...
1N5221 DGNJDZ-1N5221 Datasheet
88Kb / 3P
   Silicon Planar Zener Diodes
ZMM5221 DGNJDZ-ZMM5221 Datasheet
148Kb / 3P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
Vishay Siliconix
MMBZ4681-G VISHAY-MMBZ4681-G Datasheet
89Kb / 4P
   Silicon planar Zener diodes
Rev. 1.0, 01-Mar-13
logo
Chongqing Pingwei Enter...
BZV85C2V7 CHONGQING-BZV85C2V7 Datasheet
61Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BZX84B2V4 SEMTECH_ELEC-BZX84B2V4 Datasheet
228Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
1N5220 SEMTECH_ELEC-1N5220 Datasheet
218Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com