Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
L6569A Fiches technique(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
L6569A Fiches technique(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
9 / 13 page 9/13 L6569 L6569A Figure 10. Quiescent Current vs. Supply Voltage. Figure 11. CFL Demoboard 110/220V Inputs. 0246 8 10 12 14 VS(V) 10 102 103 104 Iq ( µA) D96IN418 L1=2.4mH L1=2.4mH core TH LCC E2006-B4 Ref also VOGH 575 0409200 2.4mH C7-C8=PS8n2J H3 630-2A TH D7 D4 D5 D6 R1 15 1W C2 47 µF 250V R8 120K 1/2W R5 100K C5 47 µF 250V C3 4.7 µF 25V D8 1N4148 D1 ZPD 18V R4 27K 1/4W C1 560pF 50V 220V N 110V R6 47 1/4W R2 22 1/4W 1/4W R3 22 1/4W C4100nF 50V D2 D3 BYW100-100 C9 470pF 630V Q1 STD2NB50-1 Q2 STD2NB50-1 R7 180K 1/4W C6 100nF 250V C8 8.2nF 630V C7 8.2nF 630V CFL LAMP SYLVANIA DELUX T/E 18W R9 180K 1/4W L6569 D96IN419B VS RF CF GND LVG OUT HVG BOOT 4 x 1N4006 1/2W BYW100-100 R10 10K RV1 PTC 150 350V |
Numéro de pièce similaire - L6569A |
|
Description similaire - L6569A |