Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FQAF6N90 Fiches technique(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

No de pièce FQAF6N90
Description  900V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQAF6N90 Fiches technique(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FQAF6N90 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQAF6N90 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQAF6N90 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQAF6N90 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQAF6N90 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQAF6N90 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQAF6N90 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQAF6N90 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
  
 
   
15.50
±0.20
ø3.60
±0.20
2.00
±0.20
2.00
±0.20
0.85
±0.03
2.00
±0.20
5.50
±0.20
3.00
±0.20
(1.50)
3.30
±0.20
2.00
±0.20
4.00
±0.20
0.75
+0.20
–0.10
0.90
+0.20
–0.10
5.45TYP
[5.45
±0.30]
5.45TYP
[5.45
±0.30]



Numéro de pièce similaire - FQAF6N90

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF6N70 FAIRCHILD-FQAF6N70 Datasheet
745Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQAF6N70 ISC-FQAF6N70 Datasheet
328Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF6N80 FAIRCHILD-FQAF6N80 Datasheet
661Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQAF6N80 ISC-FQAF6N80 Datasheet
329Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Description similaire - FQAF6N90

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQP2N90 FAIRCHILD-FQP2N90 Datasheet
744Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQPF5N90 FAIRCHILD-FQPF5N90 Datasheet
665Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQA7N90 FAIRCHILD-FQA7N90 Datasheet
674Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQB5N90 FAIRCHILD-FQB5N90 Datasheet
682Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQB6N90 FAIRCHILD-FQB6N90 Datasheet
596Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFS6N90 SEMIHOW-HFS6N90 Datasheet
996Kb / 7P
   900V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQB6N90TMAM002 FAIRCHILD-FQB6N90TMAM002 Datasheet
604Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQD2N90 FAIRCHILD-FQD2N90_09 Datasheet
847Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQA9N90C FAIRCHILD-FQA9N90C Datasheet
680Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQA11N90 FAIRCHILD-FQA11N90_07 Datasheet
828Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
logo
Shenzhen Meipusen Semic...
SLP9N90CZ MAPLESMI-SLP9N90CZ Datasheet
1Mb / 7P
   900V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com