Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI9942DY-T1 Fiches technique(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI9942DY-T1
Description  Complimentary 20-V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI9942DY-T1 Fiches technique(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  SI9942DY-T1 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI9942DY-T1 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI9942DY-T1 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI9942DY-T1 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI9942DY-T1 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI9942DY-T1 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI9942DY-T1 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
Si9942DY
Vishay Siliconix
Document Number: 70130
S-000652—Rev. L, 27-Mar-00
www.vishay.com
S FaxBack 408-970-5600
5
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
PCHANNEL
Output Characteristics
Transfer Characteristics
Gate Charge
On-Resistance vs. Drain Current
VDS – Drain-to-Source Voltage (V)
VGS – Gate-to-Source Voltage (V)
Qg – Total Gate Charge (nC)
VDS – Drain-to-Source Voltage (V)
ID – Drain Current (A)
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
TJ – Junction Temperature (_C)
0
2
4
6
8
10
02468
10
0
2
4
6
8
10
024
68
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
–50
–25
0
25
50
75
100
125
150
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
024
68
0
100
200
300
400
500
600
700
0
5
10
15
20
0
2
4
6
8
10
01234567
TC = –55_C
VGS = 10 V
Crss
Coss
Ciss
VGS = 4.5 V
125
_C
VDS =10 V
ID = 2.3 A
VGS = 10 V
ID = 2.3 A
VGS = 10 thru 6 V
4 V
5 V
25
_C
3 V


Numéro de pièce similaire - SI9942DY-T1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI9942DY-T1-E3 VBSEMI-SI9942DY-T1-E3 Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - SI9942DY-T1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI9942DY VISHAY-SI9942DY Datasheet
77Kb / 6P
   Complimentary 20-V (D-S) MOSFET
Rev. L, 27-Mar-00
SI9928DY VISHAY-SI9928DY Datasheet
93Kb / 6P
   Complimentary 20-V (D-S) MOSFET
Rev. G, 27-Mar-00
SI9939DY VISHAY-SI9939DY Datasheet
78Kb / 6P
   Complimentary 30-V (D-S) MOSFET
Rev. G, 27-Mar-00
SI1551DL VISHAY-SI1551DL_08 Datasheet
109Kb / 8P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
S-42353-Rev. C, 20-Dec-04
SI5515DC VISHAY-SI5515DC_V01 Datasheet
272Kb / 13P
   Complementary 20 V (D-S) MOSFET
08-Feb-17
SI1551DL VISHAY-SI1551DL_05 Datasheet
313Kb / 5P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 28-Feb-05
SI1551DL VISHAY-SI1551DL_10 Datasheet
238Kb / 12P
   Complementary 20 V (D-S) MOSFET
Rev. D, 19-Apr-10
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI1551DL KEXIN-KI1551DL Datasheet
55Kb / 2P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
KI1553DL KEXIN-KI1553DL Datasheet
55Kb / 2P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
KI5515DC KEXIN-KI5515DC Datasheet
69Kb / 2P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com