Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BAR64-07 Fiches technique(PDF) 4 Page - Infineon Technologies AG |
|
BAR64-07 Fiches technique(HTML) 4 Page - Infineon Technologies AG |
4 / 16 page 2011-07-18 4 BAR64... Diode capacitance CT = ƒ (VR) f = Parameter 0 2 4 6 8 10 12 14 16 V 20 VR 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 pF 0.7 1 MHz 100 MHz 1 GHz 1.8 GHz Reverse parallel resistance RP = ƒ(VR) f = Parameter 0 5 10 15 20 25 30 V 40 VR -1 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 KOhm 100 MHz 1 GHz 1.8 GHz Forward resistance rf = ƒ (IF) f = 100MHz 10 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2 mA IF -1 10 0 10 1 10 2 10 3 10 Ohm Forward current IF = ƒ (VF) TA = Parameter 0 0.2 0.4 0.6 0.8 V 1.2 VF -6 10 -5 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 A -40 °C 25 °C 85 °C 125 °C |
Numéro de pièce similaire - BAR64-07 |
|
Description similaire - BAR64-07 |