Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
UC2871 Fiches technique(PDF) 8 Page - Texas Instruments |
|
UC2871 Fiches technique(HTML) 8 Page - Texas Instruments |
8 / 14 page TAPE AND REEL INFORMATION *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant UC3871DWTR SOIC DW 18 2000 330.0 24.4 10.9 12.0 2.7 12.0 24.0 Q1 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 14-Jul-2012 Pack Materials-Page 1 |
Numéro de pièce similaire - UC2871 |
|
Description similaire - UC2871 |