Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


MS3116-J-10-6P Datasheet(Fiches technique) 61 Page - Amphenol Corporation

Numéro de pièce MS3116-J-10-6P
Description  Amphenol Miniature Cylindrical Connectors
Télécharger  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  AMPHENOL [Amphenol Corporation]
Site Internet  http://www.amphenol.com
Logo 

 61 page
background image
59
PC02H
hermetic box mounting receptacle
* PC02H-XX-XXX
** PC02Y-XX-XXX
All dimensions for reference only.
Shell
Size
Receptacle Front
View
Receptacle Side View
R
±.005
S
±.010
A
Thread
Class 2A
K
±.016
L
+.010
–.000
N
Dia.
+.000
–.005
T
±.010
Z
Max.
6
.469
.688
.3750 DS
.047
.469
.438
.062
.344
8
.594
.812
.5000 DS
.047
.469
.562
.062
.344
10
.719
.938
.6250 DS
.047
.469
.672
.062
.344
12
.812
1.031
.7500 DS
.047
.469
.781
.062
.344
14
.906
1.125
.8750 DS
.047
.469
.906
.062
.344
16
.969
1.219
1.0000 DS
.047
.469
1.031
.062
.344
18
1.062
1.312
1.1250 DS
.047
.469
1.156
.062
.344
20
1.156
1.438
1.2500 DS
.047
.469
1.250
.062
.344
22
1.250
1.562
1.3750 DS
.078
.469
1.375
.062
.377
To complete part number see how to order on page 61.
* Solder cup pin contacts without interfacial seal.
** Solder cup pin contacts with interfacial seal
RS
R
S
.120 ± .005 Dia.
4 Holes
A
L
K
Z
T
N




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl