Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


MS3116-J-10-6P Datasheet(Fiches technique) 38 Page - Amphenol Corporation

Numéro de pièce MS3116-J-10-6P
Description  Amphenol Miniature Cylindrical Connectors
Télécharger  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  AMPHENOL [Amphenol Corporation]
Site Internet  http://www.amphenol.com
Logo 

 38 page
background image
36
TERMINATION ASSEMBLIES
“SE”, MS / “E” Open Wire Seal
PT07SE-XX-XXX
SP07SE-XX-XXX
MS3124E-XX-XXX
“SE” (SR), MS / “F” Strain Relief
PT07SE-XX-XXX (SR)
SP07SE-XX-XXX (SR)
MS3124F-XX-XXX
“SP”, MS / “P” Potting Boot
PT07SP-XX-XXX
SP07SP-XX-XXX
MS3124P-XX-XXX
All dimensions for reference only.
Shell
Size
Receptacle Front
View
Receptacle Side View
H Hex
Max.
S
Max.
A Dia.
+.001
–.005
J Flat
+.000
–.010
K
+.011
–.010
M
±.005
P
Panel Thickness
R
Thread
Class 2A
Min.
Max.
8
.767
.954
.473
.530
.125
.696
.062
.125
.5625-24 UNEF
10
.892
1.078
.590
.655
.125
.696
.062
.125
.6875-24 NEF
12
1.079
1.266
.750
.818
.125
.696
.062
.125
.8750-20 UNEF
14
1.205
1.391
.875
.942
.125
.696
.062
.125
1.0000-20 UNEF
16
1.329
1.516
1.000
1.066
.125
.696
.062
.125
1.1250-18 NEF
18
1.455
1.641
1.125
1.191
.125
.696
.062
.125
1.2500-18 NEF
20
1.579
1.828
1.250
1.316
.156
.884
.062
.250
1.3750-18 NEF
22
1.705
1.954
1.375
1.441
.156
.884
.062
.250
1.5000-18 NEF
24
1.829
2.078
1.500
1.566
.156
.917
.062
.250
1.6250-18 NEF
Shell
Size
Class “SE”, MS / “E”
Class “SE” (SR), MS / “F”
Class “SP”, MS /”P”
L
Max.
N
Max.
F
Min.
G Dia.
Free
L
Max.
N
Max.
G
Dia.
L
Max.
N Dia.
Max.
8
1.438
.749
.234
.125
1.922
.828
10
1.438
.874
.297
.188
1.922
.891
.444
1.656
.734
12
1.438
.999
.422
.312
1.922
1.016
.558
1.656
.858
14
1.438
1.124
.547
.375
1.922
1.141
.683
1.656
.984
16
1.438
1.249
.609
.500
2.000
1.203
.808
1.656
1.110
18
1.438
1.374
.734
.625
2.000
1.469
.909
1.656
1.234
20
1.625
1.530
.734
.625
2.172
1.469
1.034
1.922
1.360
22
1.625
1.655
.922
.750
2.172
1.656
1.159
1.922
1.484
24
1.688
1.780
.984
.800
2.234
1.750
1.284
1.951
1.610
PT07 SE (MS3124)
SP07 SE
jam nut receptacle
To complete part number see how to order on page 39.
All lockwire holes are .044 Dia. Min.
S
H
S
J
N
A
M
K
P
R
L
J
N
F
A
M
R
P
K
L
J
N
G
A
R
M
L
P
K




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl