Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


AD5311BRM-REEL7 Datasheet(Fiches technique) 20 Page - Analog Devices

Numéro de pièce AD5311BRM-REEL7
Description  2.5 V to 5.5 V, 120 μA, 2-Wire Interface, Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
Télécharger  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  AD [Analog Devices]
Site Internet  http://www.analog.com
Logo 

 
 20 page
background image
AD5301/AD5311/AD5321
Rev. B | Page 20 of 24
OUTLINE DIMENSIONS
1
3
4
5
2
6
2.90 BSC
1.60 BSC
2.80 BSC
1.90
BSC
0.95 BSC
0.22
0.08
10°
0.50
0.30
0.15 MAX
1.30
1.15
0.90
SEATING
PLANE
1.45 MAX
0.60
0.45
0.30
PIN 1
INDICATOR
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-178-AB
Figure 39. 6-Lead Small Outline Transistor Package [SOT-23]
(RJ-6)
Dimensions shown in millimeters
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-187-AA
0.80
0.60
0.40
4
8
1
5
PIN 1
0.65 BSC
SEATING
PLANE
0.38
0.22
1.10 MAX
3.20
3.00
2.80
COPLANARITY
0.10
0.23
0.08
3.20
3.00
2.80
5.15
4.90
4.65
0.15
0.00
0.95
0.85
0.75
Figure 40. 8-Lead Mini Small Outline Package [MSOP]
(RM-8)
Dimensions shown in millimeters




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl