Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


AD5311BRM-REEL Datasheet(Fiches technique) 12 Page - Analog Devices

Numéro de pièce AD5311BRM-REEL
Description  2.5 V to 5.5 V, 120 μA, 2-Wire Interface, Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
Télécharger  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  AD [Analog Devices]
Site Internet  http://www.analog.com
Logo 

 12 page
background image
AD5301/AD5311/AD5321
Rev. B | Page 12 of 24
CH2
CH1 1V, CH2 5V, TIME BASE = 1µs/DIV
CH1
TA = 25°C
VDD = 5V
VOUT
CLK
Figure 21. Exiting Power-Down to Midscale
2.48
2.47
2.49
2.50
1µs/DIV
Figure 22. Major-Code Transition
2.440
2.445
2.450
2.455
1ns/DIV
Figure 23. Digital Feedthrough




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl