Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
L-12-6 Fiches technique(PDF) 2 Page - 3M Electronics |
|
L-12-6 Fiches technique(HTML) 2 Page - 3M Electronics |
2 / 5 page Specifications Wire Size: See Table Above Barrel Seam: Butted Max. Current: Same as Wire Terminal Material: ETP Copper Terminal Plating: Tin UNDERWRITERS LABORATORIES STANDARD NO. UL 486A 3M FILE NO. E23438 CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION STANDARD NO. C22.2 NO. 0. 65 3M FILE NO. LR22190 t c u d o r P r e b m u N e r i W e g n a R ) G W A ( d u t S e z i SW C L E s s e n k c i h T l e r r a B h t g n e L l e r r a B . D . I 0 1 - 2 14 1 - 6 10 13 3 . 09 2 . 00 7 . 04 5 . 00 3 0 . 05 2 . 00 9 0 . 0 0 1 - 2 1 - L4 1 - 6 10 11 3 . 03 3 . 04 7 . 08 5 . 00 3 0 . 05 2 . 00 9 0 . 0 S 4 1 - 2 14 1 - 6 1 ₄⁄ ¹ 7 4 . 00 4 . 09 8 . 05 6 . 00 3 0 . 05 2 . 00 9 0 . 0 4 1 - 2 14 1 - 6 1 ₄⁄ ¹ 6 5 . 00 4 . 03 9 . 05 6 . 00 3 0 . 05 2 . 00 9 0 . 0 S 6 5 - 2 14 1 - 6 1 ₆ ₁⁄ ⁵ 7 4 . 00 4 . 08 8 . 05 6 . 00 3 0 . 05 2 . 00 9 0 . 0 6 5 - 2 14 1 - 6 1 ₆ ₁⁄ ⁵ 6 5 . 00 4 . 03 9 . 05 6 . 00 3 0 . 05 2 . 00 9 0 . 0 8 3 - 2 14 1 - 6 1 ₈⁄ ³ 6 5 . 00 4 . 03 9 . 05 6 . 00 3 0 . 05 2 . 00 9 0 . 0 S 4 - 3 10 1 - 2 14 8 2 . 09 2 . 08 6 . 04 5 . 00 4 0 . 05 2 . 05 3 1 . 0 S 6 - 3 10 1 - 2 16 8 2 . 09 2 . 08 6 . 04 5 . 00 4 0 . 05 2 . 05 3 1 . 0 6 - 3 10 1 - 2 16 8 3 . 09 2 . 03 7 . 04 5 . 00 4 0 . 05 2 . 05 3 1 . 0 S 8 - 3 10 1 - 2 18 8 2 . 09 2 . 08 6 . 04 5 . 00 4 0 . 05 2 . 05 3 1 . 0 8 - 3 10 1 - 2 18 8 3 . 09 2 . 03 7 . 04 5 . 00 4 0 . 05 2 . 05 3 1 . 0 0 1 - 3 10 1 - 2 10 18 3 . 09 2 . 03 7 . 04 5 . 00 4 0 . 05 2 . 05 3 1 . 0 S 4 1 - 3 10 1 - 2 1 ₄⁄ ¹ 3 5 . 04 4 . 06 9 . 09 6 . 00 4 0 . 05 2 . 05 3 1 . 0 4 1 - 3 10 1 - 2 1 ₄⁄ ¹ 9 5 . 04 4 . 09 9 . 09 6 . 00 4 0 . 05 2 . 05 3 1 . 0 S 6 5 - 3 10 1 - 2 1 ₆ ₁⁄ ⁵ 3 5 . 04 4 . 06 9 . 09 6 . 00 4 0 . 05 2 . 05 3 1 . 0 6 5 - 3 10 1 - 2 1 ₆ ₁⁄ ⁵ 9 5 . 04 4 . 09 9 . 09 6 . 00 4 0 . 05 2 . 05 3 1 . 0 S 8 3 - 3 10 1 - 2 1 ₈⁄ ³ 4 5 . 04 4 . 06 9 . 09 6 . 00 4 0 . 05 2 . 05 3 1 . 0 8 3 - 3 10 1 - 2 1 ₈⁄ ³ 9 5 . 04 4 . 09 9 . 09 6 . 00 4 0 . 05 2 . 05 3 1 . 0 6 1 7 - 3 10 1 - 2 1 ₆ ₁⁄ ⁷ 5 7 . 07 5 . 09 1 . 12 8 . 00 4 0 . 05 2 . 05 3 1 . 0 0 0 5 - 3 10 1 - 2 1 ₂⁄ ¹ 5 7 . 07 5 . 00 2 . 12 8 . 00 4 0 . 05 2 . 05 3 1 . 0 |
Numéro de pièce similaire - L-12-6 |
|
Description similaire - L-12-6 |