Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LM1117IMP-3.3/NOPB Fiches technique(PDF) 23 Page - Texas Instruments |
|
|
LM1117IMP-3.3/NOPB Fiches technique(HTML) 23 Page - Texas Instruments |
23 / 30 page Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant LM1117LD-2.5/NOPB WSON NGN 8 1000 178.0 12.4 4.3 4.3 1.3 8.0 12.0 Q1 LM1117LD-3.3/NOPB WSON NGN 8 1000 178.0 12.4 4.3 4.3 1.3 8.0 12.0 Q1 LM1117LD-ADJ/NOPB WSON NGN 8 1000 178.0 12.4 4.3 4.3 1.3 8.0 12.0 Q1 LM1117LDX-1.8 WSON NGN 8 4500 330.0 12.4 4.3 4.3 1.3 8.0 12.0 Q1 LM1117LDX-1.8/NOPB WSON NGN 8 4500 330.0 12.4 4.3 4.3 1.3 8.0 12.0 Q1 LM1117LDX-ADJ/NOPB WSON NGN 8 4500 330.0 12.4 4.3 4.3 1.3 8.0 12.0 Q1 LM1117MP-1.8/NOPB SOT-223 DCY 4 1000 330.0 16.4 7.0 7.5 2.2 12.0 16.0 Q3 LM1117MP-2.5/NOPB SOT-223 DCY 4 1000 330.0 16.4 7.0 7.5 2.2 12.0 16.0 Q3 LM1117MP-3.3/NOPB SOT-223 DCY 4 1000 330.0 16.4 7.0 7.5 2.2 12.0 16.0 Q3 LM1117MP-5.0/NOPB SOT-223 DCY 4 1000 330.0 16.4 7.0 7.5 2.2 12.0 16.0 Q3 LM1117MP-ADJ/NOPB SOT-223 DCY 4 1000 330.0 16.4 7.0 7.5 2.2 12.0 16.0 Q3 LM1117MPX-1.8/NOPB SOT-223 DCY 4 2000 330.0 16.4 7.0 7.5 2.2 12.0 16.0 Q3 LM1117MPX-2.5/NOPB SOT-223 DCY 4 2000 330.0 16.4 7.0 7.5 2.2 12.0 16.0 Q3 LM1117MPX-3.3/NOPB SOT-223 DCY 4 2000 330.0 16.4 7.0 7.5 2.2 12.0 16.0 Q3 LM1117MPX-5.0 SOT-223 DCY 4 2000 330.0 16.4 7.0 7.5 2.2 12.0 16.0 Q3 LM1117MPX-5.0/NOPB SOT-223 DCY 4 2000 330.0 16.4 7.0 7.5 2.2 12.0 16.0 Q3 LM1117MPX-ADJ/NOPB SOT-223 DCY 4 2000 330.0 16.4 7.0 7.5 2.2 12.0 16.0 Q3 LM1117SX-3.3/NOPB DDPAK/ TO-263 KTT 3 500 330.0 24.4 10.75 14.85 5.0 16.0 24.0 Q2 LM1117SX-5.0/NOPB DDPAK/ TO-263 KTT 3 500 330.0 24.4 10.75 14.85 5.0 16.0 24.0 Q2 LM1117SX-ADJ/NOPB DDPAK/ TO-263 KTT 3 500 330.0 24.4 10.75 14.85 5.0 16.0 24.0 Q2 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 15-Nov-2012 Pack Materials-Page 2 |
Numéro de pièce similaire - LM1117IMP-3.3/NOPB |
|
Description similaire - LM1117IMP-3.3/NOPB |