Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FDS5670 Fiches technique(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

No de pièce FDS5670
Description  60V N-Channel PowerTrench??MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDS5670 Fiches technique(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FDS5670 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDS5670 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDS5670 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDS5670 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDS5670 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDS5670 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDS5670 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDS5670 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
SOIC-8 (FS PKG Code S1)
1 : 1
Scale 1:1 on letter size paper
Dimensions shown below are in:
inches [millimeters]
Part Weight per unit (gram): 0.0774
SO-8 Tape and Reel Data and Package Dimensions, continued
September 1998, Rev. A
9


Numéro de pièce similaire - FDS5670

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDS5670-NL VBSEMI-FDS5670-NL Datasheet
966Kb / 9P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - FDS5670

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDS5680 FAIRCHILD-FDS5680 Datasheet
261Kb / 8P
   60V N-Channel PowerTrench??MOSFET
FDS9945 FAIRCHILD-FDS9945 Datasheet
73Kb / 5P
   60V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDP5680 FAIRCHILD-FDP5680 Datasheet
440Kb / 16P
   60V N-Channel PowerTrench??MOSFET
FDS5690 FAIRCHILD-FDS5690 Datasheet
236Kb / 8P
   60V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS5170N7 FAIRCHILD-FDS5170N7 Datasheet
201Kb / 6P
   60V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDP5645 FAIRCHILD-FDP5645 Datasheet
422Kb / 10P
   60V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD5612 FAIRCHILD-FDD5612 Datasheet
147Kb / 5P
   60V N-Channel PowerTrench??MOSFET
SI4450DY FAIRCHILD-SI4450DY Datasheet
98Kb / 5P
   60V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD5690 FAIRCHILD-FDD5690 Datasheet
206Kb / 7P
   60V N-Channel PowerTrench??MOSFET
FDN5630 FAIRCHILD-FDN5630 Datasheet
254Kb / 8P
   60V N-Channel PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com