Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

8TQ060PBF Fiches technique(PDF) 4 Page - International Rectifier

No de pièce 8TQ060PBF
Description  SCHOTTKY RECTIFIER
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

8TQ060PBF Fiches technique(HTML) 4 Page - International Rectifier

  8TQ060PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier 8TQ060PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier 8TQ060PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier 8TQ060PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier 8TQ060PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier 8TQ060PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
8TQ...PbF Series
4
Bulletin PD-20862 rev. B 06/06
www.irf.com
Fig. 8 - Unclamped Inductive Test Circuit
Fig. 5 - Maximum Allowable Case Temperature
Vs. Average Forward Current
Fig. 6 - Forward Power Loss Characteristics
Fig. 7 - Maximum Non-Repetitive Surge Current
FREE-WHEEL
DIODE
40HFL40S02
CURRENT
MONITOR
HIGH-SPEED
SWITCH
IRFP460
L
DUT
Rg = 25 ohm
Vd = 25 Volt
+
140
145
150
155
160
165
170
175
180
02
4
6
8
10
12
DC
F(AV)
see note (2)
Average Forward Current - I
(A)
Square wave (D = 0.50)
80%Rated V applied
R
0
1
2
3
4
5
6
7
02
468
10
12
DC
F(AV)
RMSLimit
D = 0.20
D = 0.25
D = 0.33
D = 0.50
D = 0.75
Average Forward Current - I
(A)
100
1000
10
100
1000
10000
p
Square Wave Pulse Duration - t
(microsec)
At Any Rated Load Condition
And With Rated V
Applied
Following Surge
RRM
(2)
Formula used: T
C = TJ - (Pd + PdREV) x RthJC ;
Pd = Forward Power Loss = I
F(AV) x VFM @ (IF(AV) / D) (see Fig. 6);
Pd
REV = Inverse Power Loss = VR1 x IR (1 - D); IR @ VR1 = 80% rated VR


Numéro de pièce similaire - 8TQ060PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
8TQ060PBF VISHAY-8TQ060PBF Datasheet
115Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 8 A
Revision: 06-Jun-08
8TQ060PBF VISHAY-8TQ060PBF Datasheet
177Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 8 A
Revision: 29-Aug-11
8TQ060PBF VISHAY-8TQ060PBF_12 Datasheet
177Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 8 A
Revision: 29-Aug-11
More results

Description similaire - 8TQ060PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Solid States Devices, I...
SED120LB100 SSDI-SED120LB100_1 Datasheet
98Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
Yangzhou yangjie electr...
SS22A YANGJIE-SS22A Datasheet
168Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
International Rectifier
MBRB1035PBF IRF-MBRB1035PBF Datasheet
201Kb / 7P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Sirectifier Semiconduct...
MBR3060CT SIRECTIFIER-MBR3060CT Datasheet
133Kb / 2P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
International Rectifier
153CNQ100 IRF-153CNQ100 Datasheet
64Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
30CLJQ100 IRF-30CLJQ100 Datasheet
51Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
30LJQ150 IRF-30LJQ150 Datasheet
51Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
FMKA130L FAIRCHILD-FMKA130L Datasheet
63Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
International Rectifier
160CNQ IRF-160CNQ Datasheet
89Kb / 5P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Sensitron
SHD125044P SENSITRON-SHD125044P Datasheet
84Kb / 3P
   SCHOTTKY RECTIFIER
163CMQ SENSITRON-163CMQ Datasheet
143Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com