Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STP10N62K3 Fiches technique(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
STP10N62K3 Fiches technique(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
8 / 17 page Electrical characteristics STF10N62K3, STFI10N62K3, STI10N62K3, STP10N62K3 8/17 Doc ID 15640 Rev 4 Figure 14. Normalized gate threshold voltage vs temperature Figure 15. Maximum avalanche energy vs temperature Figure 16. Source-drain diode forward characteristics VGS(th) 1.00 0.90 0.80 0.70 -50 0 TJ(°C) (norm) -25 1.10 75 25 50 100 125 150 AM03918v1 ID = 100 µA EAS 0 40 TJ(°C) (mJ) 20 100 60 80 0 20 40 60 80 120 140 100 120 140 160 180 200 220 VDD=50 V ID=8 A AM03921v1 VSD 0 20 ISD(A) (V) 10 50 30 40 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 TJ=150°C 60 70 80 0.3 TJ=25°C TJ=-50°C AM03920v1 |
Numéro de pièce similaire - STP10N62K3 |
|
Description similaire - STP10N62K3 |