Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AME15-MAZ Fiches technique(PDF) 3 Page - AIMTEC

No de pièce AME15-MAZ
Description  15 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AIMTEC [AIMTEC]
Site Internet  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AME15-MAZ Fiches technique(HTML) 3 Page - AIMTEC

  AME15-MAZ_13 Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AME15-MAZ_13 Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AME15-MAZ_13 Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AME15-MAZ_13 Datasheet HTML 4Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Series AME15-MAZ
15 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 052e R8.I
3 of 4
North America only
Pin Out Specifications
Dimensions (Top View)
2.56
(65.00)
2.13
(54.00)
0.69
(17.50)
0.18
(4.50)
TOP VIEW
1
2
3
4
5
6
0.39
(10.00)
0.23
(5.75)
0.26
(6.50)
1.83
(46.50)
0.52
(13.24)
0.23
(5.75)
0.69
(17.50)
0.52
(13.24)
0.39
(10.00)
0.79
(20.10)
0.2
(5.08)
(Min)
Ø 0.04
(1.00)
Dimensions: inch (mm)
Case Tolerance:± 0.1 (2.54)
Pin Pitch Tolerance: ± 0.012 (0.30)
TOP VIEW
1
2
3
4
5
6
DIV: 0.4 (11.6)
6 Ø- 0.047 (Ø 1.2)
Pin
Single
Dual
1
No pin
No pin
2
AC Input (N)
AC Input (N)
3
AC Input (L)
AC Input (L)
4
-V Output
-V Output
5
No pin
Common
6
+V Output
+V Output


Numéro de pièce similaire - AME15-MAZ_13

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AIMTEC
AME15-MAZ-1 AIMTEC-AME15-MAZ-1_16 Datasheet
298Kb / 4P
   15 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AME15-MAZ AIMTEC-AME15-MAZ_12 Datasheet
156Kb / 4P
   15 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AME15-MAZ AIMTEC-AME15-MAZ_16 Datasheet
298Kb / 4P
   15 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
More results

Description similaire - AME15-MAZ_13

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AIMTEC
AMES15-MAZ AIMTEC-AMES15-MAZ_12 Datasheet
254Kb / 5P
   15 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AMES15-MAZ AIMTEC-AMES15-MAZ_13 Datasheet
466Kb / 5P
   15 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AMEC15-MAZ AIMTEC-AMEC15-MAZ_16 Datasheet
284Kb / 5P
   15 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AME15-CJZ AIMTEC-AME15-CJZ Datasheet
174Kb / 5P
   15 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AME15-JZ AIMTEC-AME15-JZ Datasheet
174Kb / 3P
   15 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AME15-MAZ AIMTEC-AME15-MAZ_16 Datasheet
298Kb / 4P
   15 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AME15-MAZ-1 AIMTEC-AME15-MAZ-1_16 Datasheet
298Kb / 4P
   15 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AME15-MAZ AIMTEC-AME15-MAZ_12 Datasheet
156Kb / 4P
   15 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AMEC15-MAZ AIMTEC-AMEC15-MAZ_12 Datasheet
602Kb / 5P
   15 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AMEC15-MAZ-1 AIMTEC-AMEC15-MAZ-1_16 Datasheet
284Kb / 5P
   15 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com